Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MA1078-2 Arkusz danych (PDF) - Mitsubishi Electric Semiconductor

MA1078-2 Datasheet PDF - Mitsubishi Electric Semiconductor
Numer części MA1078-2
Pobierz  MA1078-2 Pobierz
Rozmiar pliku   23.64 Kbytes
Page   1 Pages
Producent  MITSUBISHI [Mitsubishi Electric Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.mitsubishichips.com
Logo MITSUBISHI - Mitsubishi Electric Semiconductor
Szczegółowy opis For DCS1800 - 20W Power Amplifier

MA1078-2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
MA1078-2 Datasheet PDF - Mitsubishi Electric Semiconductor

Numer części MA1078-2
Pobierz  MA1078-2 Click to download

Rozmiar pliku   23.64 Kbytes
Page   1 Pages
Producent  MITSUBISHI [Mitsubishi Electric Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.mitsubishichips.com
Logo MITSUBISHI - Mitsubishi Electric Semiconductor
Szczegółowy opis For DCS1800 - 20W Power Amplifier

MA1078-2 Arkusz danych (HTML) - Mitsubishi Electric Semiconductor


MA1078-2 Szczegóły Produktu

DESCRIPTION
The MA1078-2 is a 20W power amplifier designed for DCS 1800, which comprises 4 stages GaAs FET and 2 stages Si bipolar transistors, also RF power monitoring circuit.

FEATURES
■ Specified +25/+10 Volt Chracteristics
    • RF Output Power : +43 dBm (typ.)
    • Harmonics : –65 dBc typ.
■ Small Size : 70 × 142 × 40 mm3
■ 50 Ohm Input/Output Impedances

APPLICATION
■ DCS 1800 (1805 ~ 1880 MHz) Base station




Podobny numer części - MA1078-2

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Panasonic Semiconductor
MA10700 PANASONIC-MA10700 Datasheet
46Kb / 2P
Silicon epitaxial planar type
MA10701 PANASONIC-MA10701 Datasheet
48Kb / 2P
Silicon epitaxial planar type
MA10702 PANASONIC-MA10702 Datasheet
76Kb / 3P
Silicon epitaxial planar type
MA10704 PANASONIC-MA10704 Datasheet
76Kb / 3P
Schottky Barrier Diodes (SBD)
MA10705 PANASONIC-MA10705 Datasheet
44Kb / 2P
Schottky Barrier Diodes (SBD)
More results


Podobny opis - MA1078-2

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Mitsubishi Electric Sem...
MA1100-1 MITSUBISHI-MA1100-1 Datasheet
23Kb / 1P
For DCS1800 - 30W Power Amplifier
MA1113-1 MITSUBISHI-MA1113-1 Datasheet
23Kb / 1P
For PCS - 20W Power Amplifier
logo
National Semiconductor ...
LM1875 NSC-LM1875 Datasheet
481Kb / 11P
20W Audio Power Amplifier
logo
RF Micro Devices
RF2145 RFMD-RF2145 Datasheet
76Kb / 6P
DCS1800/1900 POWER AMPLIFIER
logo
Sanyo Semicon Device
STK400-030 SANYO-STK400-030 Datasheet
183Kb / 6P
AF Power Amplifier (Split Power Supply) (20W20W20W, THD = 0.4%)
logo
Sony Corporation
CXG1047FN SONY-CXG1047FN Datasheet
104Kb / 9P
Dual-Band 3V Power Amplifier for GSM900/DCS1800 Applications
logo
Unisonic Technologies
LM1875 UTC-LM1875 Datasheet
150Kb / 6P
20W AUDIO POWER AMPLIFIER
logo
Skyworks Solutions Inc.
RM009 SKYWORKS-RM009 Datasheet
296Kb / 17P
Power Amplifier Module for Dual-band GSM900 DCS1800
logo
Unisonic Technologies
LM1875 UTC-LM1875_15 Datasheet
154Kb / 7P
20W AUDIO POWER AMPLIFIER
logo
Texas Instruments
LM1875 TI-LM1875 Datasheet
3Mb / 17P
20W Audio Power Amplifier
MAY 2004
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com