Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SP-700 Arkusz danych (PDF) - COTEK ELECTRONIC IND. CO., LTD

SP-700 Datasheet PDF - COTEK ELECTRONIC IND. CO., LTD
Numer części SP-700
Pobierz  SP-700 Pobierz
Rozmiar pliku   121.31 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  COTEK [COTEK ELECTRONIC IND. CO., LTD]
Strona internetowa  https://www.cotek.com.tw/
Logo COTEK - COTEK ELECTRONIC IND. CO., LTD
Szczegółowy opis 700W Pure Sine Wave Inverter

SP-700 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
SP-700 Datasheet PDF - COTEK ELECTRONIC IND. CO., LTD

Numer części SP-700
Pobierz  SP-700 Click to download

Rozmiar pliku   121.31 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  COTEK [COTEK ELECTRONIC IND. CO., LTD]
Strona internetowa  https://www.cotek.com.tw/
Logo COTEK - COTEK ELECTRONIC IND. CO., LTD
Szczegółowy opis 700W Pure Sine Wave Inverter

SP-700 Arkusz danych (HTML) - COTEK ELECTRONIC IND. CO., LTD


SP-700 Szczegóły Produktu

Features:
Pure sine wave output
Power ON / OFF remote control (Green Terminal)
Remote controller CR-8 / CR-16A (optional)
Input & Output fully isolation
Temperature & Load controlled cooling fan
Built in advance microprocessor to provide friendly interface
Output frequency 50 / 60 Hz selectable by DIP switch
Output voltage DIP switch selectable
Adjustable power saving mode by variable resister
3-color LED status indicators
Input protection: Reverse Polarity (Fuse) / Under Voltage / Over Voltage
Output protection: Short Circuit / Overload / Over Temperature
E13 / UL / CE / FCC approved




Podobny numer części - SP-700

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TRIAD MAGNETICS
SP-70 TRIAD-SP-70 Datasheet
41Kb / 1P
SP-70
logo
List of Unclassifed Man...
SP-70 ETC2-SP-70 Datasheet
112Kb / 1P
AUDIO TRANDFORMERS
logo
TRIAD MAGNETICS
SP-70 TRIAD-SP-70_13 Datasheet
162Kb / 1P
High Reliability : Red Spec Series
More results


Podobny opis - SP-700

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
List of Unclassifed Man...
PN200501500VA001 ETC2-PN200501500VA001 Datasheet
78Kb / 5P
500VA Pure Sine Wave Inverter
logo
Mean Well Enterprises C...
TS-200 MEANWELL-TS-200 Datasheet
112Kb / 1P
DC/AC Inverter 200~700W True Sine Wave
logo
COTEK ELECTRONIC IND. C...
SE200 COTEK-SE200 Datasheet
75Kb / 2P
200W Pure Sine Wave Inverter
20/10/21
SE400 COTEK-SE400 Datasheet
362Kb / 2P
400W Pure Sine Wave Inverter
2021 01
SP-1000 COTEK-SP-1000 Datasheet
121Kb / 2P
1000W Pure Sine Wave Inverter
20/10/21
SP-1500 COTEK-SP-1500 Datasheet
129Kb / 2P
1500W Pure Sine Wave Inverter
20/10/21
SP-2000 COTEK-SP-2000 Datasheet
129Kb / 2P
2000W Pure Sine Wave Inverter
20/10/21
SP-3000 COTEK-SP-3000 Datasheet
179Kb / 2P
3000W Pure Sine Wave Inverter
20/10/21
SP-4000 COTEK-SP-4000 Datasheet
175Kb / 2P
4000W Pure Sine Wave Inverter
20/10/21
SR1000T COTEK-SR1000T Datasheet
37Kb / 1P
1000W Pure Sine Wave Inverter
20/10/20
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com