Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

CRCW1218MFNEE Arkusz danych (PDF) - Vishay Siliconix

CRCW1218MFNEE Datasheet PDF - Vishay Siliconix
Numer części CRCW1218MFNEE
Pobierz  CRCW1218MFNEE Pobierz
Rozmiar pliku   138.42 Kbytes
Page   10 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis Standard Thick Film Chip Resistors

CRCW1218MFNEE Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
CRCW1218MFNEE Datasheet PDF - Vishay Siliconix

Numer części CRCW1218MFNEE
Pobierz  CRCW1218MFNEE Click to download

Rozmiar pliku   138.42 Kbytes
Page   10 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis Standard Thick Film Chip Resistors

CRCW1218MFNEE Arkusz danych (HTML) - Vishay Siliconix


CRCW1218MFNEE Szczegóły Produktu

FEATURES
• Stability at different environmental conditions
ΔR/R ≤ 1 % (1000 h rated power at 70 °C)
• 2 mm pitch packaging option for 0603 size
• AEC-Q200 qualified
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912
APPLICATIONS
• Automotive
• Industrial
• Telecommunication




Podobny numer części - CRCW1218MFNEE

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
CRCW1218MFNEE VISHAY-CRCW1218MFNEE Datasheet
151Kb / 13P
Standard Thick Film Chip Resistors
Revision: 14-Apr-2026
More results


Podobny opis - CRCW1218MFNEE

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
CRCW040247K0JNED VISHAY-CRCW040247K0JNED Datasheet
109Kb / 8P
Standard Thick Film Chip Resistors
04-Jun-12
CRCW12062K00JNEA VISHAY-CRCW12062K00JNEA Datasheet
109Kb / 8P
Standard Thick Film Chip Resistors
04-Jun-12
CRCW040249R9FKED VISHAY-CRCW040249R9FKED Datasheet
109Kb / 8P
Standard Thick Film Chip Resistors
04-Jun-12
CRCW1206100RFKEA VISHAY-CRCW1206100RFKEA Datasheet
109Kb / 8P
Standard Thick Film Chip Resistors
04-Jun-12
CRCW06031K74FKEA VISHAY-CRCW06031K74FKEA Datasheet
109Kb / 8P
Standard Thick Film Chip Resistors
04-Jun-12
CRCW06036K65FKEA VISHAY-CRCW06036K65FKEA Datasheet
109Kb / 8P
Standard Thick Film Chip Resistors
04-Jun-12
CRCW251247R0JNEG VISHAY-CRCW251247R0JNEG Datasheet
109Kb / 8P
Standard Thick Film Chip Resistors
04-Jun-12
CRCW04021K80FKED VISHAY-CRCW04021K80FKED Datasheet
109Kb / 8P
Standard Thick Film Chip Resistors
04-Jun-12
CRCW251210R0FKEG VISHAY-CRCW251210R0FKEG Datasheet
109Kb / 8P
Standard Thick Film Chip Resistors
04-Jun-12
CRCW0805100MJPEAHR VISHAY-CRCW0805100MJPEAHR Datasheet
109Kb / 8P
Standard Thick Film Chip Resistors
04-Jun-12
More results




O Vishay Siliconix


Vishay Siliconix jest spółką zależną Vishay Intertechnology, globalnego producenta pasywnych komponentów elektronicznych.
Vishay Siliconix specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i marketingu mosfetów energetycznych, IGBT i innych półprzewodników mocy.
Firma została założona w 1962 roku i ma siedzibę w Santa Clara w Kalifornii.
Vishay Siliconix zapewnia rozwiązania energetyczne dla różnych zastosowań, w tym systemy energii odnawialnej, sprzęt przemysłowy, komputer i telekomunikacja oraz elektronika samochodowa.
Produkty firmy są przeznaczone do wysokiej wydajności, niskiej zużycia energii i wysokiej niezawodności i są wytwarzane w najnowocześniejszych obiektach przy użyciu zaawansowanych procesów produkcyjnych.
Koncentrując się na innowacjach i satysfakcji klientów, Vishay Siliconix jest zaangażowany w zapewnianie swoim klientom najlepszych rozwiązań do zarządzania energią w celu zaspokojenia ich potrzeb.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com