Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BTA151-650R Arkusz danych (PDF) - HAOPIN MICROELECTRONICS CO.,LTD

BTA151-650R Datasheet PDF - HAOPIN MICROELECTRONICS CO.,LTD
Numer części BTA151-650R
Pobierz  BTA151-650R Pobierz
Rozmiar pliku   365.0 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  HAOPIN [HAOPIN MICROELECTRONICS CO.,LTD]
Strona internetowa  http://www.haopin.com/eindex.asp
Logo HAOPIN - HAOPIN MICROELECTRONICS CO.,LTD
Szczegółowy opis Blocking voltage to 650 V

BTA151-650R Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
BTA151-650R Datasheet PDF - HAOPIN MICROELECTRONICS CO.,LTD

Numer części BTA151-650R
Pobierz  BTA151-650R Click to download

Rozmiar pliku   365.0 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  HAOPIN [HAOPIN MICROELECTRONICS CO.,LTD]
Strona internetowa  http://www.haopin.com/eindex.asp
Logo HAOPIN - HAOPIN MICROELECTRONICS CO.,LTD
Szczegółowy opis Blocking voltage to 650 V

BTA151-650R Arkusz danych (HTML) - HAOPIN MICROELECTRONICS CO.,LTD


BTA151-650R Szczegóły Produktu

Description
Standard gate triggering SCR is fully isolated package suitable for the application where requiring
high bidirectional blocking voltage capability and also suitable for over voltage protection ,motor
control circuit in power tool, inrush current limit circuit and heating control system.

Applications:
Motor control
Industrial and domestic lighting
Heating
Static switching

Features
Blocking voltage to 650 V
On-state RMS current to 12 A




Podobny numer części - BTA151-650R

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NXP Semiconductors
BTA151-650R PHILIPS-BTA151-650R Datasheet
43Kb / 6P
Thyristors sensitive gate
September 1997 Rev 1.200
More results


Podobny opis - BTA151-650R

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
HAOPIN MICROELECTRONICS...
Z0405MF HAOPIN-Z0405MF Datasheet
337Kb / 5P
Blocking voltage to 600 V
BTA08-600SW HAOPIN-BTA08-600SW Datasheet
433Kb / 5P
Blocking voltage to 600 V
BTB06-600SW HAOPIN-BTB06-600SW Datasheet
424Kb / 5P
Blocking voltage to 600 V
BTB08-600CW HAOPIN-BTB08-600CW Datasheet
433Kb / 5P
Blocking voltage to 600 V
BT258S HAOPIN-BT258S Datasheet
358Kb / 5P
Blocking voltage to 800 V
BTA06-600SW HAOPIN-BTA06-600SW Datasheet
424Kb / 5P
Blocking voltage to 600 V
S6006DS2 HAOPIN-S6006DS2 Datasheet
125Kb / 5P
Blocking voltage to 600 V
T405-600T HAOPIN-T405-600T Datasheet
397Kb / 5P
Blocking voltage to 600 V
X0205MA HAOPIN-X0205MA Datasheet
645Kb / 5P
Blocking voltage to 600 V
X0405MF HAOPIN-X0405MF Datasheet
366Kb / 5P
Blocking voltage to 600 V
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com