Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

159353850B1300 Arkusz danych (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

159353850B1300 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Numer części 159353850B1300
Pobierz  159353850B1300 Pobierz
Rozmiar pliku   1376.38 Kbytes
Page   10 Pages
Producent  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Strona internetowa  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Szczegółowy opis WL-VCSL Vertical Cavity surface emitting Laser

159353850B1300 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
159353850B1300 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

Numer części 159353850B1300
Pobierz  159353850B1300 Click to download

Rozmiar pliku   1376.38 Kbytes
Page   10 Pages
Producent  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Strona internetowa  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Szczegółowy opis WL-VCSL Vertical Cavity surface emitting Laser

159353850B1300 Arkusz danych (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


159353850B1300 Szczegóły Produktu

General Information:
Operating Temperature -20 up to +85 °C
Storage Conditions (in original
packaging) < 40 °C ; < 90 % RH
Storage Conditions (for single
parts) -20 up to +85 °C
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3




Podobny numer części - 159353850B1300

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
159353850A6300 WURTH-159353850A6300 Datasheet
1Mb / 10P
WL-VCSL Vertical Cavity surface emitting Laser
001.001
More results


Podobny opis - 159353850B1300

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OPTEK Technologies
OPV380 OPTEK-OPV380 Datasheet
215Kb / 2P
Vertical Cavity Surface Emitting Laser in Lateral Package
OPV220 OPTEK-OPV220 Datasheet
232Kb / 4P
Vertical Cavity Surface Emitting Laser in Pill Package
Sep-2003
OPV222 OPTEK-OPV222 Datasheet
223Kb / 4P
Vertical Cavity Surface Emitting Laser in Pill Package
September 2003
OPV300 OPTEK-OPV300_14 Datasheet
284Kb / 4P
Vertical Cavity Surface Emitting Laser
OPV314AT OPTEK-OPV314AT Datasheet
284Kb / 4P
Vertical Cavity Surface Emitting Laser
OPV215 OPTEK-OPV215 Datasheet
244Kb / 4P
Vertical Cavity Surface Emitting Laser
logo
TT Electronics.
OPV300 TTELEC-OPV300 Datasheet
849Kb / 7P
Vertical Cavity Surface Emitting Laser
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
159353940B1300 WURTH-159353940B1300 Datasheet
1Mb / 9P
WL-VCSL Vertical Cavity surface emitting Laser
001.000
159353940A6300 WURTH-159353940A6300 Datasheet
1Mb / 9P
WL-VCSL Vertical Cavity surface emitting Laser
001.000
159353850A6300 WURTH-159353850A6300 Datasheet
1Mb / 10P
WL-VCSL Vertical Cavity surface emitting Laser
001.001
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com