Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

UPA1804 Arkusz danych (PDF) - Renesas Technology Corp

UPA1804 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
Numer części UPA1804
Pobierz  UPA1804 Pobierz
Rozmiar pliku   196.87 Kbytes
Page   10 Pages
Producent  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Strona internetowa  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Szczegółowy opis MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR

UPA1804 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
UPA1804 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

Numer części UPA1804
Pobierz  UPA1804 Click to download

Rozmiar pliku   196.87 Kbytes
Page   10 Pages
Producent  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Strona internetowa  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Szczegółowy opis MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR

UPA1804 Arkusz danych (HTML) - Renesas Technology Corp


UPA1804 Szczegóły Produktu

DESCRIPTION
The μPA1804 is a switching device which can be
driven directly by a 4.5 V power source.
The μPA1804 features a low on-state resistance and
excellent switching characteristics, and is suitable for
applications such as power switch of portable machine
and so on.
FEATURES
• Can be driven by a 4.5 V power source
• Low on-state resistance
RDS(on)1 = 23 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 4.0 A)
RDS(on)2 = 32 mΩ MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 4.0 A)
• Built-in G-S protection diode against ESD




Podobny numer części - UPA1804

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NEC
UPA1804 NEC-UPA1804 Datasheet
63Kb / 8P
N-CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR FOR SWITCHING
UPA1804GR-9JG NEC-UPA1804GR-9JG Datasheet
63Kb / 8P
N-CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR FOR SWITCHING
More results


Podobny opis - UPA1804

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NEC
2SK3113B NEC-2SK3113B Datasheet
202Kb / 8P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP36P04KDG NEC-NP36P04KDG Datasheet
189Kb / 7P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP83P06PDG NEC-NP83P06PDG Datasheet
190Kb / 7P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP100P04PDG NEC-NP100P04PDG Datasheet
190Kb / 7P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
logo
Guangdong Kexin Industr...
KPA1790 KEXIN-KPA1790 Datasheet
58Kb / 2P
MOS Field Effect Transistor
KPA2790GR KEXIN-KPA2790GR Datasheet
58Kb / 2P
MOS Field Effect Transistor
2SK3919 KEXIN-2SK3919 Datasheet
45Kb / 1P
MOS Field Effect Transistor
2SK3635 KEXIN-2SK3635 Datasheet
46Kb / 1P
MOS Field Effect Transistor
2SJ598 KEXIN-2SJ598 Datasheet
49Kb / 2P
MOS Field Effect Transistor
KPA1750 KEXIN-KPA1750 Datasheet
52Kb / 2P
MOS Field Effect Transistor
More results




O Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp jest japońską firmą półprzewodników, która zapewnia szeroką gamę mikrokontrolerów, systemów i urządzeń analogowych i energetycznych dla różnych zastosowań na rynkach motoryzacyjnych, przemysłowych i konsumenckich.
Firma została utworzona w 2010 roku poprzez połączenie NEC Electronics Corporation i Renesas Technology Corporation.
Renesas jest jednym z największych dostawców mikrokontrolerów na świecie i jest znany ze swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie rozwoju zaawansowanych technologii w obszarach takich jak Internet of Things (IoT), sztuczna inteligencja (AI) i elektronika motoryzacyjna.
Firma prowadzi działalność w ponad 20 krajach, a jej produkty są wykorzystywane w szerokim zakresie aplikacji.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com