Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

OX-D Arkusz danych (PDF) - Transko Electronics, Inc.

OX-D Datasheet PDF - Transko Electronics, Inc.
Numer części OX-D
Pobierz  OX-D Pobierz
Rozmiar pliku   381.97 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  TRANSKO [Transko Electronics, Inc.]
Strona internetowa  https://www.transko.com/
Logo TRANSKO - Transko Electronics, Inc.
Szczegółowy opis OCXO 50 X 50 X 19mm PACKAGE

OX-D Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
OX-D Datasheet PDF - Transko Electronics, Inc.

Numer części OX-D
Pobierz  OX-D Click to download

Rozmiar pliku   381.97 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  TRANSKO [Transko Electronics, Inc.]
Strona internetowa  https://www.transko.com/
Logo TRANSKO - Transko Electronics, Inc.
Szczegółowy opis OCXO 50 X 50 X 19mm PACKAGE

OX-D Arkusz danych (HTML) - Transko Electronics, Inc.


OX-D Szczegóły Produktu

FEATURES:
 SC cut
 High frequency Stability / Good short term stability
APPLICATION:
 Precision time keeping device
 GPS/GSM/UMTS/CDMA
 Reference clock
 Military tactical communications system
 Base station




Podobny numer części - OX-D

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vectron International, ...
OX-029 VECTRON-OX-029 Datasheet
96Kb / 3P
Log fit IAW MIL-PRF-55310, Log projection
OX-029-0005-10M23000 VECTRON-OX-029-0005-10M23000 Datasheet
96Kb / 3P
Log fit IAW MIL-PRF-55310, Log projection
OX-0410-AAD-108 VECTRON-OX-0410-AAD-108 Datasheet
340Kb / 5P
Oven Controlled Crystal Oscillator
OX-0410-AAE-108 VECTRON-OX-0410-AAE-108 Datasheet
340Kb / 5P
Oven Controlled Crystal Oscillator
OX-0410-AAJ-108 VECTRON-OX-0410-AAJ-108 Datasheet
340Kb / 5P
Oven Controlled Crystal Oscillator
More results


Podobny opis - OX-D

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Delta Electronics, Inc.
AFB0512HHB DELTA-AFB0512HHB Datasheet
358Kb / 2P
50 x 50 x 15 MM SERIES
logo
List of Unclassifed Man...
AFB0512VHD ETC2-AFB0512VHD Datasheet
169Kb / 1P
50 x 50 x 20 MM SERIES
logo
Advanced XTAL Products
AXRB1031 AXTAL-AXRB1031 Datasheet
180Kb / 3P
Miniature Rubidium Oscillator in 50 x 50 mm Package
logo
Transko Electronics, In...
OCXO-1446 TRANSKO-OCXO-1446 Datasheet
350Kb / 1P
OCXO 50 X 50 X 19mm PACKAGE
Rev. 2: May. 2015
OX-A1 TRANSKO-OX-A1 Datasheet
426Kb / 2P
OCXO 25.8 X 25.8 X 16mm SQUARE PACKAGE
Rev. 2: Mar. 2015
OX-B TRANSKO-OX-B Datasheet
426Kb / 2P
OCXO 20.5 X 20.5 X 11mm SQUARE PACKAGE
Rev. 2: Mar. 2015
OX-C TRANSKO-OX-C Datasheet
420Kb / 2P
OCXO 38 X 38 X 19mm
Rev. 2: Mar. 2015
OX-E TRANSKO-OX-E Datasheet
425Kb / 2P
OCXO 36.1 X 27.2 X 13mm “EURO” PACKAGE
Rev. 2: Mar. 2015
OX-G TRANSKO-OX-G Datasheet
744Kb / 1P
OCXO - 14.3 X 9.3 X 6.5mm PACKAGE
Ver. 1: Mar. 2015
OX-S TRANSKO-OX-S Datasheet
463Kb / 2P
OCXO 25.4 X 22 X 13mm PACKAGE
Rev. 2: Mar. 2015
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com