Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

61201022121 Arkusz danych (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

61201022121 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Numer części 61201022121
Pobierz  61201022121 Pobierz
Rozmiar pliku   817.97 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Strona internetowa  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Szczegółowy opis WR-BHD Male Angled Box Header

61201022121 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
61201022121 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

Numer części 61201022121
Pobierz  61201022121 Click to download

Rozmiar pliku   817.97 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Strona internetowa  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Szczegółowy opis WR-BHD Male Angled Box Header

61201022121 Arkusz danych (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


61201022121 Szczegóły Produktu

General Information:
Operating Temperature -40 up to +105 °C




Podobny numer części - 61201022121

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
61201022021 WURTH-61201022021 Datasheet
1Mb / 3P
2.54MM MALE BOX HEADER WITH SHORT LEVER
61201022323 WURTH-61201022323 Datasheet
810Kb / 6P
WR-BHD Board to Cable Transition Connector
002.000
61201022821 WURTH-61201022821 Datasheet
638Kb / 7P
WR-BHD 2.54mm Male Box Header with long lever WR-BHD
003.000
61201022921 WURTH-61201022921 Datasheet
777Kb / 7P
WR-BHD 2.54mm Male Angled Box Header with long lever WR-BHD
003.000
More results


Podobny opis - 61201022121

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
612006235221 WURTH-612006235221 Datasheet
187Kb / 5P
WR-BHD Male Angled Box Header
002.000
61201021721 WURTH-61201021721 Datasheet
1Mb / 7P
WR-BHD Male Angled Box Header
002.000
612010235221 WURTH-612010235221 Datasheet
187Kb / 5P
WR-BHD Male Angled Box Header
002.000
612026235221 WURTH-612026235221 Datasheet
187Kb / 5P
WR-BHD Male Angled Box Header
002.000
612034235221 WURTH-612034235221 Datasheet
187Kb / 5P
WR-BHD Male Angled Box Header
002.000
61202622121 WURTH-61202622121 Datasheet
821Kb / 7P
WR-BHD Male Angled Box Header
003.000
61204022121 WURTH-61204022121 Datasheet
822Kb / 7P
WR-BHD Male Angled Box Header
003.000
61205022121 WURTH-61205022121 Datasheet
821Kb / 7P
WR-BHD Male Angled Box Header
003.000
62504022121 WURTH-62504022121 Datasheet
699Kb / 7P
WR-BHD Male Angled Box Header
002.000
62505022121 WURTH-62505022121 Datasheet
699Kb / 7P
WR-BHD Male Angled Box Header
002.000
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com