Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

61203422323 Arkusz danych (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

61203422323 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Numer części 61203422323
Pobierz  61203422323 Pobierz
Rozmiar pliku   810.65 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Strona internetowa  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Szczegółowy opis WR-BHD Board to Cable Transition Connector

61203422323 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
61203422323 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

Numer części 61203422323
Pobierz  61203422323 Click to download

Rozmiar pliku   810.65 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Strona internetowa  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Szczegółowy opis WR-BHD Board to Cable Transition Connector

61203422323 Arkusz danych (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


61203422323 Szczegóły Produktu

General Information:
Operating Temperature -40 up to +105 °C




Podobny numer części - 61203422323

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
61203422021 WURTH-61203422021 Datasheet
1Mb / 3P
2.54MM MALE BOX HEADER WITH SHORT LEVER
61203422121 WURTH-61203422121 Datasheet
821Kb / 7P
WR-BHD Male Angled Box Header
003.000
61203422821 WURTH-61203422821 Datasheet
642Kb / 7P
WR-BHD 2.54mm Male Box Header with long lever WR-BHD
003.000
61203422921 WURTH-61203422921 Datasheet
781Kb / 7P
WR-BHD 2.54mm Male Angled Box Header with long lever WR-BHD
003.000
More results


Podobny opis - 61203422323

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
61200622323 WURTH-61200622323 Datasheet
810Kb / 6P
WR-BHD Board to Cable Transition Connector
002.000
61200822323 WURTH-61200822323 Datasheet
810Kb / 6P
WR-BHD Board to Cable Transition Connector
002.000
61201422323 WURTH-61201422323 Datasheet
810Kb / 6P
WR-BHD Board to Cable Transition Connector
002.000
61201622323 WURTH-61201622323 Datasheet
810Kb / 6P
WR-BHD Board to Cable Transition Connector
002.000
61202022323 WURTH-61202022323 Datasheet
810Kb / 6P
WR-BHD Board to Cable Transition Connector
002.000
61202622323 WURTH-61202622323 Datasheet
810Kb / 6P
WR-BHD Board to Cable Transition Connector
002.000
61204022323 WURTH-61204022323 Datasheet
810Kb / 6P
WR-BHD Board to Cable Transition Connector
002.000
62501422323 WURTH-62501422323 Datasheet
217Kb / 4P
WR-BHD 2.00mm Board to Cable Transition Connector WR-BHD
002.000
62503422323 WURTH-62503422323 Datasheet
238Kb / 4P
WR-BHD Board-to-Cable Transition Connector
002.000
62505022323 WURTH-62505022323 Datasheet
238Kb / 4P
WR-BHD Board-to-Cable Transition Connector
002.000
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com