Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

PQ025EZ5MZP Arkusz danych (PDF) - Sharp Corporation

PQ025EZ5MZP Datasheet PDF - Sharp Corporation
Numer części PQ025EZ5MZP
Pobierz  PQ025EZ5MZP Pobierz
Rozmiar pliku   128.0 Kbytes
Page   11 Pages
Producent  SHARP [Sharp Corporation]
Strona internetowa  http://sharp-world.com/
Logo SHARP - Sharp Corporation
Szczegółowy opis SC-63 Package, Low Voltage Operation Low Power-Loss Voltage Regulators

PQ025EZ5MZP Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
PQ025EZ5MZP Datasheet PDF - Sharp Corporation

Numer części PQ025EZ5MZP
Pobierz  PQ025EZ5MZP Click to download

Rozmiar pliku   128.0 Kbytes
Page   11 Pages
Producent  SHARP [Sharp Corporation]
Strona internetowa  http://sharp-world.com/
Logo SHARP - Sharp Corporation
Szczegółowy opis SC-63 Package, Low Voltage Operation Low Power-Loss Voltage Regulators

PQ025EZ5MZP Arkusz danych (HTML) - Sharp Corporation


PQ025EZ5MZP Szczegóły Produktu

SC-63 Package, Low Voltage Operation Low Power-Loss Voltage Regulators

■ Features
● Low voltage operation (Minimum operating voltage: 2.35V)
   2.5V input → available 1.5 to 1.8V
● Low dissipation current
   Dissipation current at no load : MAX. 2mA
   Output OFF-state dissipation current: MAX. 5µA
● Built-in overcurrent protection and overheat protection
   functions

■ Applications
● Peripheral equipment of personal computers
● Power supplies for various electronic equipment such as
   DVD player or STB




Podobny numer części - PQ025EZ5MZP

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sharp Corporation
PQ025EZ5MZP SHARP-PQ025EZ5MZP Datasheet
129Kb / 11P
SC-63 Package, Low Voltage Operation Low Power-Loss Voltage Regulators
PQ025EZ5MZPH SHARP-PQ025EZ5MZPH Datasheet
262Kb / 10P
Compact Surface Mount type Low Power-Loss Voltage Regulators
More results


Podobny opis - PQ025EZ5MZP

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Unisonic Technologies
RXXLD10 UTC-RXXLD10 Datasheet
126Kb / 10P
LOW VOLTAGE OPERATION LOW POWER-LOSS VOLTAGE REGULATORS
logo
Sharp Corporation
PQ015YZ5MZ SHARP-PQ015YZ5MZ Datasheet
99Kb / 8P
Low Voltage Operation, Low Power-Loss Voltage Regulators (SC-63 Package)
PQXXXEH01ZXH SHARP-PQXXXEH01ZXH Datasheet
188Kb / 6P
Low Voltage Operation Low Power-Loss Voltage Regulators
PQXXXEH02ZXH SHARP-PQXXXEH02ZXH Datasheet
237Kb / 6P
Low Voltage Operation Low Power-Loss Voltage Regulators
PQXXXEZ1HZXH SHARP-PQXXXEZ1HZXH Datasheet
205Kb / 8P
Low Voltage Operation Low Power-Loss Voltage Regulators
PQXXXEZ5MZ SHARP-PQXXXEZ5MZ Datasheet
129Kb / 11P
SC-63 Package, Low Voltage Operation Low Power-Loss Voltage Regulators
PQXXXFZ5MZ SHARP-PQXXXFZ5MZ Datasheet
119Kb / 10P
Low Voltage Operation Low Power-Loss Voltage Regulators (SC-63)
PQ070XZ5MZ SHARP-PQ070XZ5MZ Datasheet
89Kb / 8P
SC-63 Package, Low Voltage Operation Low Power-loss Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
R15LD10 UTC-R15LD10_10 Datasheet
439Kb / 10P
LOW VOLTAGE OPERATION LOW POWER-LOSS VOLTAGE REGULATORS
RXXLD10 UTC-RXXLD10_15 Datasheet
453Kb / 11P
LOW VOLTAGE OPERATION LOW POWER-LOSS VOLTAGE REGULATORS
More results




O Sharp Corporation


Sharp Corporation to japońska firma elektroniczna, która została założona w 1912 roku.
Firma zapewnia szeroką gamę produktów, w tym elektronikę użytkową, takie jak telewizory LCD, urządzenia domowe i panele słoneczne, a także produkty przemysłowe, takie jak wyświetlacze LCD, ogniwa słoneczne i komponenty elektroniczne.
Sharp ma długą historię innowacji i jest znany ze swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie rozwoju najnowocześniejszych technologii, takich jak wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości, energooszczędne rozwiązania energetyczne i energia odnawialna.
Firma prowadzi działalność w kilku krajach i jest jednym z wiodących producentów elektroniki na świecie.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com