Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

UPD5738T6N-E2 Arkusz danych (PDF) - Renesas Technology Corp

UPD5738T6N-E2 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
Numer części UPD5738T6N-E2
Pobierz  UPD5738T6N-E2 Pobierz
Rozmiar pliku   254.45 Kbytes
Page   13 Pages
Producent  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Strona internetowa  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Szczegółowy opis CMOS INTEGRATED CIRCUIT

UPD5738T6N-E2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
UPD5738T6N-E2 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

Numer części UPD5738T6N-E2
Pobierz  UPD5738T6N-E2 Click to download

Rozmiar pliku   254.45 Kbytes
Page   13 Pages
Producent  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Strona internetowa  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Szczegółowy opis CMOS INTEGRATED CIRCUIT

UPD5738T6N-E2 Arkusz danych (HTML) - Renesas Technology Corp


UPD5738T6N-E2 Szczegóły Produktu

FEATURES
• Supply voltage : VDD = 1.5 to 3.6 V (2.8 V TYP.)
• Switch control voltage : Vcont (H) = 1.5 to 3.6 V (2.8 V TYP.)
: Vcont (L) = −0.2 to +0.4 V (0 V TYP.)
• Low insertion loss Note : Lins1 = 0.5 dB TYP. @ f = 0.01 to 0.05 GHz
: Lins2 = 0.8 dB TYP. @ f = 0.05 to 1.0 GHz
: Lins3 = 1.4 dB TYP. @ f = 1.0 to 2.0 GHz
: Lins4 = 1.6 dB TYP. @ f = 2.0 to 2.5 GHz
• High isolation Note : ISL1 = 45 dB TYP. @ f = 0.01 to 0.05 GHz
: ISL2 = 22 dB TYP. @ f = 0.05 to 1.0 GHz
: ISL3 = 16 dB TYP. @ f = 1.0 to 2.0 GHz
: ISL4 = 15 dB TYP. @ f = 2.0 to 2.5 GHz
• Handling power Note : Pin (1 dB) = +20 dBm TYP. @ f = 1.0 GHz
: Pin (0.1 dB) = +15 dBm TYP. @ f = 1.0 GHz
• High-density surface mounting : 6-pin plastic TSON (T6N) package (1.5 × 1.5 × 0.37 mm)
• High ESD voltage : machine-model 200 V (TYP.), human-body-model 3 kV (TYP.)




Podobny numer części - UPD5738T6N-E2

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NEC
UPD5738T6N-E2 NEC-UPD5738T6N-E2 Datasheet
125Kb / 11P
WIDE BAND DPDT SWITCH
UPD5738T6N-E2-A NEC-UPD5738T6N-E2-A Datasheet
125Kb / 11P
WIDE BAND DPDT SWITCH
More results


Podobny opis - UPD5738T6N-E2

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NTE Electronics
NTE955MC NTE-NTE955MC Datasheet
43Kb / 5P
Integrated Circuit CMOS Timing Circuit
logo
Samsung semiconductor
KS9211 SAMSUNG-KS9211 Datasheet
1Mb / 29P
CMOS INTEGRATED CIRCUIT
KS9210 SAMSUNG-KS9210 Datasheet
1Mb / 28P
CMOS INTEGRATED CIRCUIT
KS9282B SAMSUNG-KS9282B Datasheet
603Kb / 29P
CMOS INTEGRATED CIRCUIT
KS5851 SAMSUNG-KS5851 Datasheet
315Kb / 6P
CMOS INTEGRATED CIRCUIT
logo
Renesas Technology Corp
UPD5713TK RENESAS-UPD5713TK Datasheet
226Kb / 14P
CMOS INTEGRATED CIRCUIT
2006
UPD5715GR RENESAS-UPD5715GR Datasheet
344Kb / 16P
CMOS INTEGRATED CIRCUIT
2006
UPD5716GR RENESAS-UPD5716GR Datasheet
302Kb / 16P
CMOS INTEGRATED CIRCUIT
2006
UPD5720K RENESAS-UPD5720K Datasheet
936Kb / 37P
CMOS INTEGRATED CIRCUIT
2009
UPD5731T6M RENESAS-UPD5731T6M Datasheet
328Kb / 13P
CMOS INTEGRATED CIRCUIT
2008
More results




O Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp jest japońską firmą półprzewodników, która zapewnia szeroką gamę mikrokontrolerów, systemów i urządzeń analogowych i energetycznych dla różnych zastosowań na rynkach motoryzacyjnych, przemysłowych i konsumenckich.
Firma została utworzona w 2010 roku poprzez połączenie NEC Electronics Corporation i Renesas Technology Corporation.
Renesas jest jednym z największych dostawców mikrokontrolerów na świecie i jest znany ze swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie rozwoju zaawansowanych technologii w obszarach takich jak Internet of Things (IoT), sztuczna inteligencja (AI) i elektronika motoryzacyjna.
Firma prowadzi działalność w ponad 20 krajach, a jej produkty są wykorzystywane w szerokim zakresie aplikacji.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com