Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TA16016BV Arkusz danych (PDF) - Transko Electronics, Inc.

TA16016BV Datasheet PDF - Transko Electronics, Inc.
Numer części TA16016BV
Pobierz  TA16016BV Pobierz
Rozmiar pliku   582.22 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  TRANSKO [Transko Electronics, Inc.]
Strona internetowa  https://www.transko.com/
Logo TRANSKO - Transko Electronics, Inc.
Szczegółowy opis 160.00 MHz IF SAW Filter / 16.28 MHz Bandwidth

TA16016BV Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
TA16016BV Datasheet PDF - Transko Electronics, Inc.

Numer części TA16016BV
Pobierz  TA16016BV Click to download

Rozmiar pliku   582.22 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  TRANSKO [Transko Electronics, Inc.]
Strona internetowa  https://www.transko.com/
Logo TRANSKO - Transko Electronics, Inc.
Szczegółowy opis 160.00 MHz IF SAW Filter / 16.28 MHz Bandwidth

TA16016BV Arkusz danych (HTML) - Transko Electronics, Inc.




Podobny numer części - TA16016BV

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Transko Electronics, In...
TA16016AD1 TRANSKO-TA16016AD1 Datasheet
565Kb / 4P
160.0 MHz IF SAW Filter / 16.25 MHz Bandwidth
Revision 0: 7. May 2009
TA16016CV TRANSKO-TA16016CV Datasheet
571Kb / 4P
160.00 MHz IF SAW Filter / 16.26 MHz Bandwidth
Revision 0: 25. Mar. 2010
More results


Podobny opis - TA16016BV

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Integrated Circuit Syst...
SF0374BA02518S ICST-SF0374BA02518S Datasheet
125Kb / 3P
374 MHz IF SAW Filter 17 MHz Bandwidth
Rev X2
logo
Oscilent Corporation
809-SL108.4M-02A OSCILENT-809-SL108.4M-02A Datasheet
224Kb / 6P
108.40 MHz IF SAW Filter 3.20 MHz Bandwidth
813-IF160.0M-16B OSCILENT-813-IF160.0M-16B Datasheet
224Kb / 6P
160.0 MHz IF SAW Filter 16.28 MHz Bandwidth
logo
Transko Electronics, In...
TA16004AV TRANSKO-TA16004AV Datasheet
541Kb / 4P
160.00 MHz IF SAW Filter / 4.54 MHz Bandwidth
Revision 0: 04. Apr. 2008
TA16016CV TRANSKO-TA16016CV Datasheet
571Kb / 4P
160.00 MHz IF SAW Filter / 16.26 MHz Bandwidth
Revision 0: 25. Mar. 2010
TF-016001-S90 TRANSKO-TF-016001-S90 Datasheet
622Kb / 4P
160.00 MHz IF SAW Filter / 20.80 MHz Bandwidth
Revision 1: 16 Jan.. 2013
TF-016002-S90 TRANSKO-TF-016002-S90 Datasheet
603Kb / 4P
160.00 MHz IF SAW Filter / 21.35 MHz Bandwidth
Revision 0: 20 Feb. 2013
TF-016003-S90 TRANSKO-TF-016003-S90 Datasheet
616Kb / 4P
160.00 MHz IF SAW Filter / 21.60 MHz Bandwidth
Revision 0: 05 Mar. 2013
TL16010BD1 TRANSKO-TL16010BD1 Datasheet
601Kb / 4P
160.00 MHz IF SAW Filter / 10.07 MHz Bandwidth
Revision 0: 25 Nov. 2008
TL16013AD1 TRANSKO-TL16013AD1 Datasheet
570Kb / 4P
160.00 MHz IF SAW Filter / 14.87 MHz Bandwidth
Revision 0: 25 Nov. 2008
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com