Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TA16020AD1 Arkusz danych (PDF) - Transko Electronics, Inc.

TA16020AD1 Datasheet PDF - Transko Electronics, Inc.
Numer części TA16020AD1
Pobierz  TA16020AD1 Pobierz
Rozmiar pliku   693.36 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  TRANSKO [Transko Electronics, Inc.]
Strona internetowa  https://www.transko.com/
Logo TRANSKO - Transko Electronics, Inc.
Szczegółowy opis 160.0 MHz IF SAW Filter / 19.3 MHz Bandwidth

TA16020AD1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
TA16020AD1 Datasheet PDF - Transko Electronics, Inc.

Numer części TA16020AD1
Pobierz  TA16020AD1 Click to download

Rozmiar pliku   693.36 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  TRANSKO [Transko Electronics, Inc.]
Strona internetowa  https://www.transko.com/
Logo TRANSKO - Transko Electronics, Inc.
Szczegółowy opis 160.0 MHz IF SAW Filter / 19.3 MHz Bandwidth

TA16020AD1 Arkusz danych (HTML) - Transko Electronics, Inc.




Podobny numer części - TA16020AD1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Transko Electronics, In...
TA16026AD1 TRANSKO-TA16026AD1 Datasheet
566Kb / 4P
160.0 MHz IF SAW Filter / 26.25 MHz Bandwidth
Revision 0: 07. May 2009
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1602A TAI-SAW-TA1602A Datasheet
431Kb / 7P
SAW Filter 315 MHz (BW 1.06MHz) SMD 3.8X3.8 mm
More results


Podobny opis - TA16020AD1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Oscilent Corporation
835-IF65.0M-D OSCILENT-835-IF65.0M-D_14 Datasheet
108Kb / 3P
65.0 MHz IF SAW Filter 19.3 MHz Bandwidth
813-IF160.0M-04A OSCILENT-813-IF160.0M-04A Datasheet
216Kb / 6P
160.0 MHz IF SAW Filter 4.54 MHz Bandwidth
813-IF160.0M-16B OSCILENT-813-IF160.0M-16B Datasheet
224Kb / 6P
160.0 MHz IF SAW Filter 16.28 MHz Bandwidth
813-IF160.0M-16C OSCILENT-813-IF160.0M-16C Datasheet
899Kb / 6P
160.0 MHz IF SAW Filter 16.26 MHz Bandwidth
821-IF160.0M-16A OSCILENT-821-IF160.0M-16A Datasheet
214Kb / 6P
160.0 MHz IF SAW Filter 16.25 MHz Bandwidth
821-IF160.0M-26A OSCILENT-821-IF160.0M-26A Datasheet
215Kb / 6P
160.0 MHz IF SAW Filter 26.25 MHz Bandwidth
logo
Transko Electronics, In...
TA160FD TRANSKO-TA160FD Datasheet
407Kb / 3P
160.0 MHz IF SAW Filter / 1.26 MHz Bandwidth
Revision 1: 29. Oct. 2007
TA16015AD1 TRANSKO-TA16015AD1 Datasheet
568Kb / 4P
160.0 MHz IF SAW Filter / 16.02 MHz Bandwidth
Revision 0: 17. DEC. 2009
TA16016AD1 TRANSKO-TA16016AD1 Datasheet
565Kb / 4P
160.0 MHz IF SAW Filter / 16.25 MHz Bandwidth
Revision 0: 7. May 2009
TA16026AD1 TRANSKO-TA16026AD1 Datasheet
566Kb / 4P
160.0 MHz IF SAW Filter / 26.25 MHz Bandwidth
Revision 0: 07. May 2009
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com