Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TA20502AV Arkusz danych (PDF) - Transko Electronics, Inc.

TA20502AV Datasheet PDF - Transko Electronics, Inc.
Numer części TA20502AV
Pobierz  TA20502AV Pobierz
Rozmiar pliku   599.32 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  TRANSKO [Transko Electronics, Inc.]
Strona internetowa  https://www.transko.com/
Logo TRANSKO - Transko Electronics, Inc.
Szczegółowy opis 205.00 MHz IF SAW Filter / 2.26 MHz Bandwidth

TA20502AV Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
TA20502AV Datasheet PDF - Transko Electronics, Inc.

Numer części TA20502AV
Pobierz  TA20502AV Click to download

Rozmiar pliku   599.32 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  TRANSKO [Transko Electronics, Inc.]
Strona internetowa  https://www.transko.com/
Logo TRANSKO - Transko Electronics, Inc.
Szczegółowy opis 205.00 MHz IF SAW Filter / 2.26 MHz Bandwidth

TA20502AV Arkusz danych (HTML) - Transko Electronics, Inc.




Podobny numer części - TA20502AV

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TA2050 TOSHIBA-TA2050 Datasheet
415Kb / 11P
GROUND ISOLATOR IC
logo
Transko Electronics, In...
TA20504AV TRANSKO-TA20504AV Datasheet
614Kb / 4P
205.00 MHz IF SAW Filter / 4.80 MHz Bandwidth
Revision 0: 06. Feb. 2008
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA2050A TAI-SAW-TA2050A Datasheet
330Kb / 7P
SAW Filter 250 MHz
logo
Toshiba Semiconductor
TA2050F TOSHIBA-TA2050F Datasheet
415Kb / 11P
GROUND ISOLATOR IC
logo
Ohmite Mfg. Co.
TA2050PA4K50FE OHMITE-TA2050PA4K50FE Datasheet
129Kb / 1P
Power Chip Thick Film on Alumina Substrate
More results


Podobny opis - TA20502AV

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Integrated Circuit Syst...
SF0374BA02518S ICST-SF0374BA02518S Datasheet
125Kb / 3P
374 MHz IF SAW Filter 17 MHz Bandwidth
Rev X2
logo
Oscilent Corporation
809-SL108.4M-02A OSCILENT-809-SL108.4M-02A Datasheet
224Kb / 6P
108.40 MHz IF SAW Filter 3.20 MHz Bandwidth
820-IF70.0M-Y OSCILENT-820-IF70.0M-Y_14 Datasheet
225Kb / 4P
70.0 MHz IF SAW Filter 11.9 MHz Bandwidth
820-IF75.0M-A OSCILENT-820-IF75.0M-A_14 Datasheet
238Kb / 4P
75.0 MHz IF SAW Filter 1.0 MHz Bandwidth
809-SL115.3M-05A OSCILENT-809-SL115.3M-05A Datasheet
224Kb / 6P
115.30 MHz IF SAW Filter 6.20 MHz Bandwidth
813-SL32.0M-03A OSCILENT-813-SL32.0M-03A Datasheet
119Kb / 4P
32.0 MHz IF SAW Filter 2.7 MHz Bandwidth
813-SL50.0M-20A OSCILENT-813-SL50.0M-20A Datasheet
219Kb / 6P
50.0 MHz IF SAW Filter 20.04 MHz Bandwidth
813-SL60.0M-10D OSCILENT-813-SL60.0M-10D Datasheet
217Kb / 6P
60.0 MHz IF SAW Filter 10.68 MHz Bandwidth
813-SL60.0M-20B OSCILENT-813-SL60.0M-20B Datasheet
213Kb / 6P
60.0 MHz IF SAW Filter 20.05 MHz Bandwidth
logo
Transko Electronics, In...
TA20504AV TRANSKO-TA20504AV Datasheet
614Kb / 4P
205.00 MHz IF SAW Filter / 4.80 MHz Bandwidth
Revision 0: 06. Feb. 2008
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com