Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ISO13316 Arkusz danych (PDF) - Skyworks Solutions Inc.

ISO13316 Datasheet PDF - Skyworks Solutions Inc.
Numer części ISO13316
Pobierz  ISO13316 Pobierz
Rozmiar pliku   686.3 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  SKYWORKS [Skyworks Solutions Inc.]
Strona internetowa  http://www.skyworksinc.com
Logo SKYWORKS - Skyworks Solutions Inc.
Szczegółowy opis DC to 6 GHz Hermetic GaAs IC SPST Non-Reflective Switch

ISO13316 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
ISO13316 Datasheet PDF - Skyworks Solutions Inc.

Numer części ISO13316
Pobierz  ISO13316 Click to download

Rozmiar pliku   686.3 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  SKYWORKS [Skyworks Solutions Inc.]
Strona internetowa  http://www.skyworksinc.com
Logo SKYWORKS - Skyworks Solutions Inc.
Szczegółowy opis DC to 6 GHz Hermetic GaAs IC SPST Non-Reflective Switch

ISO13316 Arkusz danych (HTML) - Skyworks Solutions Inc.


ISO13316 Szczegóły Produktu

Features
 Wideband frequency range: DC to 6 GHz
 Isolation: 50 dB @ 2 GHz
 Low Loss: 0.8 dB @ 6 GHz
 RF1 reflective / RF2 non-reflective
 High reliability Class B and S screening available




Podobny numer części - ISO13316

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Burr-Brown (TI)
ISO130 BURR-BROWN-ISO130 Datasheet
108Kb / 11P
High IMR, Low Cost ISOLATION AMPLIFIER
ISO130P BURR-BROWN-ISO130P Datasheet
108Kb / 11P
High IMR, Low Cost ISOLATION AMPLIFIER
ISO130PB BURR-BROWN-ISO130PB Datasheet
108Kb / 11P
High IMR, Low Cost ISOLATION AMPLIFIER
ISO130U BURR-BROWN-ISO130U Datasheet
108Kb / 11P
High IMR, Low Cost ISOLATION AMPLIFIER
ISO130UB BURR-BROWN-ISO130UB Datasheet
108Kb / 11P
High IMR, Low Cost ISOLATION AMPLIFIER
More results


Podobny opis - ISO13316

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Alpha Industries
AS006M2-93 ALPHA-AS006M2-93 Datasheet
47Kb / 2P
GaAs IC SPDT Switch Non-Reflective DC-6 GHz
logo
Tyco Electronics
MASW6020G MACOM-MASW6020G Datasheet
104Kb / 2P
GaAs SPST Switch DC-6 GHz
logo
Alpha Industries
AS002M2-12 ALPHA-AS002M2-12 Datasheet
25Kb / 2P
GaAs IC SPDT Switch Non-Reflective DC-2.5 GHz
logo
Skyworks Solutions Inc.
AS115-61 SKYWORKS-AS115-61 Datasheet
429Kb / 2P
GaAs IC SP4T Non-Reflective Switch DC-2 GHz
AS338-12 SKYWORKS-AS338-12 Datasheet
426Kb / 2P
GaAs IC SPDT Switch Non-Reflective DC-2.5 GHz
AS229-350 SKYWORKS-AS229-350 Datasheet
139Kb / 2P
GaAs IC SPDT Switch Non-Reflective DC-6 GHz
SKY13316-12LF SKYWORKS-SKY13316-12LF Datasheet
480Kb / 4P
GaAs IC SPST Non-Reflective Switch 300 kHz -2.5 GHz
logo
Alpha Industries
AS259M1-12 ALPHA-AS259M1-12 Datasheet
26Kb / 2P
GaAs IC SPST Non-Reflective Switch DC
logo
Custom MMIC Design Serv...
CMD204C3 MMIC-CMD204C3 Datasheet
253Kb / 9P
DC-20 GHz SPST Non-reflective Switch
CMD204 MMIC-CMD204 Datasheet
234Kb / 9P
DC-20 GHz SPST Non-reflective Switch
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com