Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SF51G Arkusz danych (PDF) - SMC Diode Solutions Co. LTD

SF51G Datasheet PDF - SMC Diode Solutions Co. LTD
Numer części SF51G
Pobierz  SF51G Pobierz
Rozmiar pliku   306.59 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  SMCDIODE [SMC Diode Solutions Co. LTD]
Strona internetowa  https://www.smc-diodes.com
Logo SMCDIODE - SMC Diode Solutions Co. LTD
Szczegółowy opis SF51G-SF58G SUPER FAST RECTIFIER

SF51G Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
SF51G Datasheet PDF - SMC Diode Solutions Co. LTD

Numer części SF51G
Pobierz  SF51G Click to download

Rozmiar pliku   306.59 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  SMCDIODE [SMC Diode Solutions Co. LTD]
Strona internetowa  https://www.smc-diodes.com
Logo SMCDIODE - SMC Diode Solutions Co. LTD
Szczegółowy opis SF51G-SF58G SUPER FAST RECTIFIER

SF51G Arkusz danych (HTML) - SMC Diode Solutions Co. LTD


SF51G Szczegóły Produktu

Features
Super fast switching for high efficiency
Low leakage current
High forward surge capability
Solder dip 260 °C, 40 s
Component in accordance to RoHS 2002/95/EC and
WEEE 2002/96/EC
Terminals finish: 100% Pure Tin
This is a Pb − Free Device
All SMC parts are traceable to the wafer lot
Additional testing can be offered upon request




Podobny numer części - SF51G

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Micro Commercial Compon...
SF51G MCC-SF51G Datasheet
120Kb / 1P
5 Amp High Efficiency Glass Passivated Rectifier 50 to 600 Volts
logo
MIC GROUP RECTIFIERS
SF51G MIC-SF51G Datasheet
54Kb / 2P
SUPER FAST GLASS PASSIVATED RECTIFIER
logo
Chongqing Pingwei Enter...
SF51G CHONGQING-SF51G Datasheet
39Kb / 1P
SUPER FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SF51G SECOS-SF51G Datasheet
161Kb / 2P
5 A, Glass Passivated Super Fast Rectifiers
logo
Micro Commercial Compon...
SF51G MCC-SF51G Datasheet
377Kb / 2P
5 Amp High Efficiency Glass Passivated Rectifier 50 to 600 Volts
More results


Podobny opis - SF51G

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Shanghai Lunsure Electr...
SF101 CHENYI-SF101 Datasheet
151Kb / 2P
SUPER FAST RECTIFIER
SF201 CHENYI-SF201 Datasheet
158Kb / 2P
SUPER FAST RECTIFIER
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
SF11 BILIN-SF11 Datasheet
52Kb / 2P
SUPER FAST RECTIFIER
SF31 BILIN-SF31 Datasheet
102Kb / 2P
SUPER FAST RECTIFIER
SF51 BILIN-SF51 Datasheet
54Kb / 2P
SUPER FAST RECTIFIER
BYV27-50 BILIN-BYV27-50 Datasheet
124Kb / 2P
SUPER FAST RECTIFIER
BYM26A BILIN-BYM26A Datasheet
49Kb / 2P
SUPER FAST RECTIFIER
UGP30A BILIN-UGP30A Datasheet
65Kb / 2P
SUPER FAST RECTIFIER
USF21 BILIN-USF21 Datasheet
61Kb / 2P
SUPER FAST RECTIFIER
SF17 BILIN-SF17 Datasheet
144Kb / 2P
SUPER FAST RECTIFIER
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com