Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ESD3.3V26T-4L Arkusz danych (PDF) - UN Semiconducctor INC

ESD3.3V26T-4L Datasheet PDF - UN Semiconducctor INC
Numer części ESD3.3V26T-4L
Pobierz  ESD3.3V26T-4L Pobierz
Rozmiar pliku   1130.99 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  UNSEMI [UN Semiconducctor INC]
Strona internetowa  http://www.unsemi.com.tw
Logo UNSEMI - UN Semiconducctor INC
Szczegółowy opis Transient Voltage Suppressors for ESD Protection

ESD3.3V26T-4L Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
ESD3.3V26T-4L Datasheet PDF - UN Semiconducctor INC

Numer części ESD3.3V26T-4L
Pobierz  ESD3.3V26T-4L Click to download

Rozmiar pliku   1130.99 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  UNSEMI [UN Semiconducctor INC]
Strona internetowa  http://www.unsemi.com.tw
Logo UNSEMI - UN Semiconducctor INC
Szczegółowy opis Transient Voltage Suppressors for ESD Protection

ESD3.3V26T-4L Arkusz danych (HTML) - UN Semiconducctor INC


ESD3.3V26T-4L Szczegóły Produktu

Feature
350~432 Watts Peak Pulse Power per Line (tp=8/20μs)
Protects four unidirectional I/O lines
Low clamping voltage
Working voltage : 3.3V~24V
Low leakage current
IEC61000-4-2 (ESD) ±30kV (air), ±30kV (contact) :3.3~12V
IEC61000-4-2 (ESD) ±15kV (air), ±8kV (contact) :15~24V
IEC61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ηs)

Applications
RS-232, RS-422 & RS-423 Data Lines
Audio/Video Inputs
Wireless Network Systems
Digit Video Interface (DVI)
Medical Sensors
Notebook Computers




Podobny numer części - ESD3.3V26T-4L

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Socay Electornics Co., ...
ESD3.3V26T-4L SOCAY-ESD3.3V26T-4L Datasheet
205Kb / 3P
Transient Voltage Suppressors Array for ESD Protection
More results


Podobny opis - ESD3.3V26T-4L

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Leshan Radio Company
LESD5Z7.0T1G LRC-LESD5Z7.0T1G Datasheet
596Kb / 6P
Transient Voltage Suppressors for ESD Protection
LESD9D3.3CT5G LRC-LESD9D3.3CT5G Datasheet
408Kb / 5P
Transient Voltage Suppressors for ESD Protection
logo
WILLAS ELECTRONIC CORP
ESDA6V1W6 WILLAS-ESDA6V1W6 Datasheet
273Kb / 3P
Transient Voltage Suppressors for ESD Protection
SESDBV5V0WB WILLAS-SESDBV5V0WB Datasheet
321Kb / 2P
Transient Voltage Suppressors for ESD Protection
SESDL5V0WB WILLAS-SESDL5V0WB Datasheet
280Kb / 2P
Transient Voltage Suppressors for ESD Protection
logo
AiT Semiconductor Inc.
ESD3Z12 AITSEMI-ESD3Z12 Datasheet
697Kb / 5P
ESD PROTECTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS FOR ESD PROTECTION
REV1.0
ESD3Z5.0 AITSEMI-ESD3Z5.0 Datasheet
697Kb / 5P
ESD PROTECTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS FOR ESD PROTECTION
REV1.0
ESD5D5.0C AITSEMI-ESD5D5.0C Datasheet
536Kb / 5P
ESD PROTECTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS FOR ESD PROTECTION
REV1.0
ESD9D3.3C AITSEMI-ESD9D3.3C Datasheet
456Kb / 5P
ESD PROTECTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS FOR ESD PROTECTION
REV1.0
TVS16H5.0 AITSEMI-TVS16H5.0 Datasheet
387Kb / 5P
ESD PROTECTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS FOR ESD PROTECTION
REV1.0
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com