Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AO4459 Arkusz danych (PDF) - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

AO4459 Datasheet PDF - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.
Numer części AO4459
Pobierz  AO4459 Pobierz
Rozmiar pliku   572.42 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  UMW [Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.]
Strona internetowa  https://www.umw-ic.com/
Logo UMW - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.
Szczegółowy opis P-Channel MOSFET

AO4459 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
AO4459 Datasheet PDF - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

Numer części AO4459
Pobierz  AO4459 Click to download

Rozmiar pliku   572.42 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  UMW [Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.]
Strona internetowa  https://www.umw-ic.com/
Logo UMW - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.
Szczegółowy opis P-Channel MOSFET

AO4459 Arkusz danych (HTML) - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.


AO4459 Szczegóły Produktu

Product Summary
VDS = -30V ID = -6.5 A
RDS(ON) < 42mΩ @ VGS=10V




Podobny numer części - AO4459

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO4459 AOSMD-AO4459 Datasheet
131Kb / 4P
P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
AO4459 AOSMD-AO4459 Datasheet
604Kb / 6P
30V P-Channel MOSFET
logo
shenzhen wanhexing Elec...
AO4459 WHXPCB-AO4459 Datasheet
2Mb / 6P
30V P-Channel MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
AO4459 KEXIN-AO4459 Datasheet
2Mb / 5P
P-Channel MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
AO4459 VBSEMI-AO4459 Datasheet
959Kb / 8P
P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results


Podobny opis - AO4459

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Solid States Devices, I...
FT0009B SSDI-FT0009B Datasheet
129Kb / 3P
P-Channel MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SJ179 KEXIN-2SJ179_15 Datasheet
1Mb / 4P
P-Channel MOSFET
2SJ211-3 KEXIN-2SJ211-3 Datasheet
1Mb / 3P
P-Channel MOSFET
2SJ213 KEXIN-2SJ213_15 Datasheet
1Mb / 4P
P-Channel MOSFET
2SJ602-ZJ KEXIN-2SJ602-ZJ Datasheet
1Mb / 5P
P-Channel MOSFET
AO3401A KEXIN-AO3401A Datasheet
1Mb / 4P
P-Channel MOSFET
AO3407A KEXIN-AO3407A Datasheet
2Mb / 4P
P-Channel MOSFET
AO3413-HF KEXIN-AO3413-HF Datasheet
2Mb / 4P
P-Channel MOSFET
AO3415AS-HF KEXIN-AO3415AS-HF Datasheet
1Mb / 4P
P-Channel MOSFET
AO3421 KEXIN-AO3421 Datasheet
1Mb / 4P
P-Channel MOSFET
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com