Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AO4616 Arkusz danych (PDF) - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

AO4616 Datasheet PDF - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.
Numer części AO4616
Pobierz  AO4616 Pobierz
Rozmiar pliku   540.11 Kbytes
Page   11 Pages
Producent  UMW [Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.]
Strona internetowa  https://www.umw-ic.com/
Logo UMW - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.
Szczegółowy opis 30V P-Channel And N-Channel MOSFET

AO4616 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
AO4616 Datasheet PDF - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

Numer części AO4616
Pobierz  AO4616 Click to download

Rozmiar pliku   540.11 Kbytes
Page   11 Pages
Producent  UMW [Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.]
Strona internetowa  https://www.umw-ic.com/
Logo UMW - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.
Szczegółowy opis 30V P-Channel And N-Channel MOSFET

AO4616 Arkusz danych (HTML) - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.


AO4616 Szczegóły Produktu

Product Summary
N-Channel
VDS 30V
ID (at VGS=-10V) 8A
RDS(ON) (at VGS=10V) < 20mW
RDS(ON) (at VGS= 4.5V) < 28mW

P-Channel
VDS -30V
ID (at VGS=-10V) -7A
RDS(ON) (at VGS=-10V) < 22mW
RDS(ON) (at VGS = -4.5V) < 40mW




Podobny numer części - AO4616

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO4616 AOSMD-AO4616 Datasheet
156Kb / 7P
Complementary Enhancement Mode Field Effect Transistor
AO4616 AOSMD-AO4616 Datasheet
387Kb / 9P
30V Complementary MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
AO4616 KEXIN-AO4616 Datasheet
1Mb / 7P
Complementary Trench MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
AO4616 VBSEMI-AO4616 Datasheet
1Mb / 14P
N- and P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
logo
EVER SEMICONDUCTOR CO.,...
AO4616 EVVOSEMI-AO4616 Datasheet
767Kb / 11P
30V P-Channel And N-Channel MOSFET
Rev:2023A2
More results


Podobny opis - AO4616

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Zetex Semiconductors
ZXMD63C03X ZETEX-ZXMD63C03X Datasheet
283Kb / 11P
30V DUAL N AND P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
ZXMD63C03X ZETEX-ZXMD63C03X_05 Datasheet
638Kb / 11P
30V DUAL N AND P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM3481 TSC-TSM3481 Datasheet
358Kb / 6P
30V P-Channel MOSFET
logo
Diodes Incorporated
ZXMD63C03X DIODES-ZXMD63C03X Datasheet
384Kb / 12P
30V DUAL N AND P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
SEPTEMBER 2007
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO4613 AOSMD-AO4613_10 Datasheet
219Kb / 7P
30V Dual P N-Channel MOSFET
logo
Diodes Incorporated
ZXMD63C03X DIODES-ZXMD63C03X_15 Datasheet
384Kb / 12P
30V DUAL N AND P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
SEPTEMBER 2007
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM8568CS TSC-TSM8568CS Datasheet
612Kb / 11P
N- and P-Channel 30V (D-S) Power MOSFET
logo
PFC Device Inc.
PRM013C03S8 PFC-PRM013C03S8 Datasheet
1Mb / 10P
30V Single NP Channel MOSFET
PRM020C03S8 PFC-PRM020C03S8 Datasheet
1Mb / 10P
30V Single NP Channel MOSFET
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com