Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BT1220 Arkusz danych (PDF) - Xtaltq Technologies Co.,Ltd.

BT1220 Datasheet PDF - Xtaltq Technologies Co.,Ltd.
Numer części BT1220
Pobierz  BT1220 Pobierz
Rozmiar pliku   212.55 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  XTALTQ [Xtaltq Technologies Co.,Ltd.]
Strona internetowa  https://www.xtaltq.com/
Logo XTALTQ - Xtaltq Technologies Co.,Ltd.
Szczegółowy opis DIP Package(12.6*20.2mm)

BT1220 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
BT1220 Datasheet PDF - Xtaltq Technologies Co.,Ltd.

Numer części BT1220
Pobierz  BT1220 Click to download

Rozmiar pliku   212.55 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  XTALTQ [Xtaltq Technologies Co.,Ltd.]
Strona internetowa  https://www.xtaltq.com/
Logo XTALTQ - Xtaltq Technologies Co.,Ltd.
Szczegółowy opis DIP Package(12.6*20.2mm)

BT1220 Arkusz danych (HTML) - Xtaltq Technologies Co.,Ltd.


BT1220 Szczegóły Produktu

Features
DIP Package(12.6*20.2mm)
Ultra Wide Operating Temp.
Low Phase Noise
Applications
Synthesizer
WiMax/LTE/BTS
Base Stations
Instrumentations




Podobny numer części - BT1220

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Chengdu Xtaltq Technolo...
BT1220 XTAITQ-BT1220 Datasheet
243Kb / 2P
Ultra Stable
BT1220HH3C106DA XTAITQ-BT1220HH3C106DA Datasheet
243Kb / 2P
Ultra Stable
BT1220HH3C106DN XTAITQ-BT1220HH3C106DN Datasheet
243Kb / 2P
Ultra Stable
BT1220HH3C106EA XTAITQ-BT1220HH3C106EA Datasheet
243Kb / 2P
Ultra Stable
BT1220HH3C106EN XTAITQ-BT1220HH3C106EN Datasheet
243Kb / 2P
Ultra Stable
More results


Podobny opis - BT1220

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Connor-Winfield Corpora...
HTFL6D-12.800M CONNOR-WINFIELD-HTFL6D-12.800M Datasheet
161Kb / 4P
14 Pin DIP Package
logo
Yamaichi Electronics Co...
IC37NRB-1403-G4 YAMAICHI-IC37NRB-1403-G4 Datasheet
39Kb / 1P
Dual Inline Package (DIP)
logo
Minmax Technology Co., ...
MDWI03 MINMAX-MDWI03 Datasheet
330Kb / 4P
DC/DC CONVERTER 3W, DIP-Package Ultra compact DIP-Package
logo
Solid State Optronic
SDD400 SSOUSA-SDD400_15 Datasheet
673Kb / 6P
Compact 4pin DIP package
logo
Total Power Internation...
MIWI06 TOTAL-POWER-MIWI06 Datasheet
472Kb / 4P
DIP-24 Plastic Package
logo
TT Electronics.
OPIA800 TTELEC-OPIA800 Datasheet
1Mb / 20P
DIP Package
OPIA814 TTELEC-OPIA814 Datasheet
1Mb / 17P
DIP Package
logo
Xtaltq Technologies Co....
BO1220H XTALTQ-BO1220H Datasheet
233Kb / 2P
DIP(20.2mm*12.6mm)
Mar.27, 2016
BO1220L XTALTQ-BO1220L Datasheet
227Kb / 2P
DIP(20.2mm*12.6mm)
Mar.27. 2016
BV1220 XTALTQ-BV1220 Datasheet
194Kb / 2P
SMD Package(12.6×20.2mm)
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com