Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRF7807TR Arkusz danych (PDF) - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

IRF7807TR Datasheet PDF - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.
Numer części IRF7807TR
Pobierz  IRF7807TR Pobierz
Rozmiar pliku   382.19 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  UMW [Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.]
Strona internetowa  https://www.umw-ic.com/
Logo UMW - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.
Szczegółowy opis Control FET for Notebook Processor Power

IRF7807TR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
IRF7807TR Datasheet PDF - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

Numer części IRF7807TR
Pobierz  IRF7807TR Click to download

Rozmiar pliku   382.19 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  UMW [Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.]
Strona internetowa  https://www.umw-ic.com/
Logo UMW - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.
Szczegółowy opis Control FET for Notebook Processor Power

IRF7807TR Arkusz danych (HTML) - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.


IRF7807TR Szczegóły Produktu

Features
Applications
Control FET for Notebook Processor Power
Synchronous Rectifier MOSFET for
Graphics Cards and POL Converters in
Networking and Telecommunication Systems
VDS (V) = 30V
RDS(ON) 13.8m (VGS = 10V)
RDS(ON) 18.2m (VGS = 4.5V)




Podobny numer części - IRF7807TR

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
EVER SEMICONDUCTOR CO.,...
IRF7807TR EVVOSEMI-IRF7807TR Datasheet
347Kb / 8P
MOSFET
Rev:2023A2
logo
International Rectifier
IRF7807TRPBF IRF-IRF7807TRPBF Datasheet
208Kb / 8P
HEXFET짰 Chip-Set for DC-DC Converters
More results


Podobny opis - IRF7807TR

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF7807ZTRPBF IRF-IRF7807ZTRPBF Datasheet
220Kb / 10P
Control FET for Notebook Processor Power
IRF7807ZTR IRF-IRF7807ZTR Datasheet
266Kb / 10P
Control FET for Notebook Processor Power
IRF7413ZTR IRF-IRF7413ZTR Datasheet
272Kb / 10P
Control FET for Notebook Processor Power
IRF7413ZTRPBF IRF-IRF7413ZTRPBF Datasheet
272Kb / 10P
Control FET for Notebook Processor Power
IRF3717PBF-1 IRF-IRF3717PBF-1_15 Datasheet
258Kb / 10P
Synchronous MOSFET for Notebook Processor Power
IRF7413ZPBF IRF-IRF7413ZPBF_15 Datasheet
289Kb / 10P
Control FET for Notebook Processor Power
IRF7807ZPBF IRF-IRF7807ZPBF_15 Datasheet
220Kb / 10P
Control FET for Notebook Processor Power
IRF7832PBF IRF-IRF7832PBF_15 Datasheet
268Kb / 10P
Synchronous MOSFET for Notebook Processor Power
IRF7842PBF IRF-IRF7842PBF_15 Datasheet
225Kb / 10P
Synchronous MOSFET for Notebook Processor Power
IRF7413ZGPBF IRF-IRF7413ZGPBF Datasheet
292Kb / 10P
Control FET for Notebook Processor Power
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com