Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

28110A Arkusz danych (PDF) - Belden Inc.

28110A Datasheet PDF - Belden Inc.
Numer części 28110A
Pobierz  28110A Pobierz
Rozmiar pliku   199.99 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  BELDEN [Belden Inc.]
Strona internetowa  https://www.belden.com/
Logo BELDEN - Belden Inc.
Szczegółowy opis TC VN/PVC, 3 C #12 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR

28110A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
28110A Datasheet PDF - Belden Inc.

Numer części 28110A
Pobierz  28110A Click to download

Rozmiar pliku   199.99 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  BELDEN [Belden Inc.]
Strona internetowa  https://www.belden.com/
Logo BELDEN - Belden Inc.
Szczegółowy opis TC VN/PVC, 3 C #12 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR

28110A Arkusz danych (HTML) - Belden Inc.


28110A Szczegóły Produktu

Product Description
UL Type TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 3 Conductor 12AWG (7x20) Bare Copper, PVC-NYL Insulation E2 Color Code, Black PVC Outer Jacket, 600V TC-ER
150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR




Podobny numer części - 28110A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Belden Inc.
28110AS BELDEN-28110AS Datasheet
163Kb / 2P
TC VN/PVC, 3 C #12 Str BC, PVC-NYL Ins E2, OS, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR
06-07-2023
28110AS-0105000 BELDEN-28110AS-0105000 Datasheet
163Kb / 2P
TC VN/PVC, 3 C #12 Str BC, PVC-NYL Ins E2, OS, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR
06-07-2023
28110AS01010000 BELDEN-28110AS01010000 Datasheet
163Kb / 2P
TC VN/PVC, 3 C #12 Str BC, PVC-NYL Ins E2, OS, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR
06-07-2023
28110AZ BELDEN-28110AZ Datasheet
139Kb / 2P
TC VN/PVC, 3G C #1212 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR
12-22-2023
28110AZ-0105000 BELDEN-28110AZ-0105000 Datasheet
139Kb / 2P
TC VN/PVC, 3G C #1212 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR
12-22-2023
More results


Podobny opis - 28110A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Belden Inc.
28081A BELDEN-28081A Datasheet
187Kb / 2P
TC VN/PVC, 3 C #14 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR
04-28-2023
28084A BELDEN-28084A Datasheet
158Kb / 2P
TC VN/PVC, 6 C #14 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR
04-14-2023
27109A BELDEN-27109A Datasheet
179Kb / 2P
TC VN/PVC, 2 C #12 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600V TC 150V NPLF 90C Wet/Dry SUN RES DIR BUR
12-22-2023
28085A BELDEN-28085A Datasheet
205Kb / 2P
TC VN/PVC, 7 C #14 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR
04-28-2023
28090A BELDEN-28090A Datasheet
211Kb / 2P
TC VN/PVC, 12 C #14 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR
04-28-2023
28113A BELDEN-28113A Datasheet
157Kb / 2P
TC VN/PVC, 6 C #12 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR
04-14-2023
28329A BELDEN-28329A Datasheet
158Kb / 2P
TC VN/PVC, 12 C #18 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR
04-14-2023
28137A BELDEN-28137A Datasheet
157Kb / 2P
TC VN/PVC, 30 C #12 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR
05-05-2023
A03122R BELDEN-A03122R Datasheet
139Kb / 2P
TC VN/PVC, 3 C #12 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR
06-07-2023
28114A BELDEN-28114A Datasheet
157Kb / 2P
TC VN/PVC, 7 C #12 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER 150V NPLF 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR
04-14-2023
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com