Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

7421W Arkusz danych (PDF) - Belden Inc.

7421W Datasheet PDF - Belden Inc.
Numer części 7421W
Pobierz  7421W Pobierz
Rozmiar pliku   138.41 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  BELDEN [Belden Inc.]
Strona internetowa  https://www.belden.com/
Logo BELDEN - Belden Inc.
Szczegółowy opis MachFlex™, 21G C #16 Str BC, PVC-NYL Ins, TPE Jkt, 1000V WTTC, 600V TC

7421W Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
7421W Datasheet PDF - Belden Inc.

Numer części 7421W
Pobierz  7421W Click to download

Rozmiar pliku   138.41 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  BELDEN [Belden Inc.]
Strona internetowa  https://www.belden.com/
Logo BELDEN - Belden Inc.
Szczegółowy opis MachFlex™, 21G C #16 Str BC, PVC-NYL Ins, TPE Jkt, 1000V WTTC, 600V TC

7421W Arkusz danych (HTML) - Belden Inc.


7421W Szczegóły Produktu

Product Description
MachFlex™ for High Flex, 2+1G Conductor 16AWG (26x30) Bare Copper, PVC-NYL Insulation, TPE Outer Jacket, 1000V WTTC, 600V TC




Podobny numer części - 7421W

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
List of Unclassifed Man...
7421 ETC1-7421 Datasheet
51Kb / 1P
DUAL 4-INPUT POSITIVE AND GATE
logo
Festo Corporation.
7421 FESTO-7421 Datasheet
82Kb / 1P
AND module
4/15/22
logo
Heyco.
7421 HEYCO-7421 Datasheet
130Kb / 1P
Strain Relief Mounting Hole Punches
logo
List of Unclassifed Man...
74210 ETC2-74210 Datasheet
612Kb / 4P
Statshield Smocks Grounding, Testing and Maintenance
74211 ETC2-74211 Datasheet
612Kb / 4P
Statshield Smocks Grounding, Testing and Maintenance
More results


Podobny opis - 7421W

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Belden Inc.
8471 BELDEN-8471 Datasheet
240Kb / 3P
Electronic, 2 C #16 Str TC, PVC Ins, PVC Jkt, CMG
7900A BELDEN-7900A Datasheet
169Kb / 3P
DeviceBus®, 2 Pr #1618 Str TC, PVC-NYLPO Ins, PVC Jkt, 600V TC-ER
05-05-2023
9952 BELDEN-9952 Datasheet
146Kb / 2P
Electronic, 2 C #16 Str TC, PVC-NYL Ins, OA TC Brd, PVC Jkt
01-20-2023
9962 BELDEN-9962 Datasheet
146Kb / 2P
Electronic, 2 C #20 Str TC, PVC-NYL Ins, OA TC Brd, PVC Jkt
05-05-2023
9953 BELDEN-9953 Datasheet
148Kb / 2P
Electronic, 3 C #16 Str TC, PVC-NYL Ins, OA TC Brd, PVC Jkt
05-05-2023
9954 BELDEN-9954 Datasheet
160Kb / 2P
Electronic, 4 C #16 Str TC, PVC-NYL Ins, OA TC Brd, PVC Jkt
01-20-2023
9951 BELDEN-9951 Datasheet
144Kb / 2P
Electronic, 1 C #16 Str TC, PVC-NYL Ins, OA TC Brd, PVC Jkt
05-05-2023
9966 BELDEN-9966 Datasheet
146Kb / 2P
Electronic, 2 C #22 Str TC, PVC-NYL Ins, OA TC Brd, PVC Jkt
01-20-2023
A0216KR BELDEN-A0216KR Datasheet
140Kb / 2P
TC VN/PVC, 2 C #16 Str BC, PVC-NYL Ins E2, OS, Blk PVC Jkt, 600V TC 90C Dry/Wet SUN RES DIR BUR
12-22-2023
28611A BELDEN-28611A Datasheet
158Kb / 2P
TC VN/PVC, 25 C #18 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER TC VN/PVC, 25 C #18 Str BC, PVC-NYL Ins E2, Blk PVC Jkt, 600V TC-ER
04-14-2023
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com