Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FDD6690A Arkusz danych (PDF) - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED

FDD6690A Datasheet PDF - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED
Numer części FDD6690A
Pobierz  FDD6690A Pobierz
Rozmiar pliku   2214.07 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  BYCHIP [BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED]
Strona internetowa  http://www.bychip.cn/
Logo BYCHIP - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED
Szczegółowy opis N-channel Enhancement Mode Power MOSFET

FDD6690A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
FDD6690A Datasheet PDF - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED

Numer części FDD6690A
Pobierz  FDD6690A Click to download

Rozmiar pliku   2214.07 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  BYCHIP [BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED]
Strona internetowa  http://www.bychip.cn/
Logo BYCHIP - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED
Szczegółowy opis N-channel Enhancement Mode Power MOSFET

FDD6690A Arkusz danych (HTML) - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED


FDD6690A Szczegóły Produktu

Features
 VDS= 30V, ID= 80A
RDS(ON) < 7 mΩ @ VGS = 10V
RDS(ON) < 10mΩ @ VGS = 4.5V

General Features
● Advanced Trench Technology
● Provide Excellent RDS(ON) and Low Gate
Charge
● Lead Free and Green Available




Podobny numer części - FDD6690A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FDD6690A FAIRCHILD-FDD6690A Datasheet
61Kb / 5P
N-Channel, Logic Level, PowerTrenchTM MOSFET
FDD6690A FAIRCHILD-FDD6690A Datasheet
117Kb / 6P
30V N-Channel PowerTrench MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD6690A ISC-FDD6690A Datasheet
330Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Podobny opis - FDD6690A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
GTM CORPORATION
G2N7002K GTM-G2N7002K Datasheet
368Kb / 4P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G111K GTM-G111K Datasheet
366Kb / 4P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G138 GTM-G138 Datasheet
324Kb / 4P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G301K GTM-G301K Datasheet
296Kb / 4P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G2304A GTM-G2304A Datasheet
371Kb / 4P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G2308E GTM-G2308E Datasheet
330Kb / 4P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE20N03 GTM-GE20N03 Datasheet
296Kb / 5P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE40N03 GTM-GE40N03 Datasheet
251Kb / 5P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE50L02 GTM-GE50L02 Datasheet
258Kb / 5P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE70N03 GTM-GE70N03 Datasheet
299Kb / 5P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com