Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

10X1.0 Arkusz danych (PDF) - Belden Inc.

10X1.0 Datasheet PDF - Belden Inc.
Numer części 10X1.0
Pobierz  10X1.0 Pobierz
Rozmiar pliku   156.69 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  BELDEN [Belden Inc.]
Strona internetowa  https://www.belden.com/
Logo BELDEN - Belden Inc.
Szczegółowy opis MachFlex™ 350YY, 10C 1 mm² Str BC, PVC Ins, PVC Jkt

10X1.0 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
10X1.0 Datasheet PDF - Belden Inc.

Numer części 10X1.0
Pobierz  10X1.0 Click to download

Rozmiar pliku   156.69 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  BELDEN [Belden Inc.]
Strona internetowa  https://www.belden.com/
Logo BELDEN - Belden Inc.
Szczegółowy opis MachFlex™ 350YY, 10C 1 mm² Str BC, PVC Ins, PVC Jkt

10X1.0 Arkusz danych (HTML) - Belden Inc.


10X1.0 Szczegóły Produktu

Product Description
MachFlex™ 350YY Control VDE Certified, 10 Conductor 1 mm² Stranded Bare Copper, PVC Insulation, PVC Jacket




Podobny numer części - 10X1.0

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Belden Inc.
10X1.5L BELDEN-10X1.5L Datasheet
157Kb / 2P
MachFlex™ 350HH, 10C 1.5 mm² Str BC, PP Ins, LSZH Jkt
11-16-2023
10X1.5L-006100M BELDEN-10X1.5L-006100M Datasheet
157Kb / 2P
MachFlex™ 350HH, 10C 1.5 mm² Str BC, PP Ins, LSZH Jkt
11-16-2023
10X1.5L-006200M BELDEN-10X1.5L-006200M Datasheet
157Kb / 2P
MachFlex™ 350HH, 10C 1.5 mm² Str BC, PP Ins, LSZH Jkt
11-16-2023
10X1.5L-006300M BELDEN-10X1.5L-006300M Datasheet
157Kb / 2P
MachFlex™ 350HH, 10C 1.5 mm² Str BC, PP Ins, LSZH Jkt
11-16-2023
10X1.5L-010100M BELDEN-10X1.5L-010100M Datasheet
157Kb / 2P
MachFlex™ 350HH, 10C 1.5 mm² Str BC, PP Ins, LSZH Jkt
11-16-2023
More results


Podobny opis - 10X1.0

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Belden Inc.
7200A BELDEN-7200A Datasheet
236Kb / 3P
MachFlex?? 1 Pr #24 Str BC, PO Ins, OSTC Brd, PVC Jkt, CM
7201A BELDEN-7201A Datasheet
238Kb / 3P
MachFlex?? 2 Pr #24 Str BC, PO Ins, OSTC Brd, PVC Jkt, CM
7202A BELDEN-7202A Datasheet
241Kb / 3P
MachFlex?? 3 Pr #24 Str BC, PO Ins, OSTC Brd, PVC Jkt, CM
7203A BELDEN-7203A Datasheet
248Kb / 3P
MachFlex?? 4 Pr #24 Str BC, PO Ins, OSTC Brd, PVC Jkt, CM
9740 BELDEN-9740 Datasheet
180Kb / 2P
Electronic, 1 PR #18 Str TC, PVC Ins, PVC Jkt, CMG
04-14-2023
MRTA1P23U BELDEN-MRTA1P23U Datasheet
146Kb / 2P
MachFlex™ Robotic Multi-Pair Control, 1 Pr 23 AWG Str TC, ETFE Ins, PVC Outer Jkt
02-07-2023
8678 BELDEN-8678 Datasheet
153Kb / 2P
Electronic, 2 C #10 Str BC, PVC Ins, PVC Jkt
05-05-2023
8484 BELDEN-8484 Datasheet
144Kb / 2P
Electronic, 4 C #20 Str BC, PVC Ins, PVC Jkt
05-05-2023
32P1620 BELDEN-32P1620 Datasheet
149Kb / 2P
Inst PVC/PVC, 20 Pr #16 Str BC, PVC Ins E1, IS/OS, Blk PVC Jkt, 300V
04-14-2023
1034A BELDEN-1034A Datasheet
154Kb / 2P
Inst, 1 Tri #16 Str BC, PVC Ins E1, Blk PVC Jkt, 300V PLTC ITC CMG
12-16-2022
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com