Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

NVATS5A302PLZT4G Arkusz danych (PDF) - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED

NVATS5A302PLZT4G Datasheet PDF - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED
Numer części NVATS5A302PLZT4G
Pobierz  NVATS5A302PLZT4G Pobierz
Rozmiar pliku   835.28 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  BYCHIP [BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED]
Strona internetowa  http://www.bychip.cn/
Logo BYCHIP - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED
Szczegółowy opis P-channel Enhancement Mode Power MOSFET

NVATS5A302PLZT4G Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
NVATS5A302PLZT4G Datasheet PDF - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED

Numer części NVATS5A302PLZT4G
Pobierz  NVATS5A302PLZT4G Click to download

Rozmiar pliku   835.28 Kbytes
Page   4 Pages
Producent  BYCHIP [BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED]
Strona internetowa  http://www.bychip.cn/
Logo BYCHIP - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED
Szczegółowy opis P-channel Enhancement Mode Power MOSFET

NVATS5A302PLZT4G Arkusz danych (HTML) - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED


NVATS5A302PLZT4G Szczegóły Produktu

Features
 VDS= -60V, ID= -50A
RDS(ON) < 20mΩ @ VGS = -10V
RDS(ON) < 25mΩ @ VGS = -4.5V

General Features
● Advanced Trench Technology
● Provide Excellent RDS(ON) and Low Gate
Charge
● Lead Free and Green Available




Podobny numer części - NVATS5A302PLZT4G

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ON Semiconductor
NVATS5A302PLZT4G ONSEMI-NVATS5A302PLZT4G Datasheet
468Kb / 6P
Power MOSFET
September 2016 - Rev. 0
More results


Podobny opis - NVATS5A302PLZT4G

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
GTM CORPORATION
G2U4407 GTM-G2U4407 Datasheet
298Kb / 4P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G3J14 GTM-G3J14 Datasheet
377Kb / 4P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G1333 GTM-G1333 Datasheet
352Kb / 4P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G2301 GTM-G2301 Datasheet
391Kb / 4P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G2303 GTM-G2303 Datasheet
393Kb / 4P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G3401 GTM-G3401 Datasheet
308Kb / 4P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GI20P02 GTM-GI20P02 Datasheet
245Kb / 5P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GI405 GTM-GI405 Datasheet
253Kb / 4P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GJ9585 GTM-GJ9585 Datasheet
236Kb / 4P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GM162 GTM-GM162 Datasheet
365Kb / 4P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com