Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

NCE15TD135LP Arkusz danych (PDF) - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd

NCE15TD135LP Datasheet PDF - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd
Numer części NCE15TD135LP
Pobierz  NCE15TD135LP Pobierz
Rozmiar pliku   386.75 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  NCEPOWER [Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd]
Strona internetowa  http://www.ncepower.com
Logo NCEPOWER - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd
Szczegółowy opis 1350V, 15A, Trench FS II Fast IGBT

NCE15TD135LP Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
NCE15TD135LP Datasheet PDF - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd

Numer części NCE15TD135LP
Pobierz  NCE15TD135LP Click to download

Rozmiar pliku   386.75 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  NCEPOWER [Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd]
Strona internetowa  http://www.ncepower.com
Logo NCEPOWER - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd
Szczegółowy opis 1350V, 15A, Trench FS II Fast IGBT

NCE15TD135LP Arkusz danych (HTML) - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd


NCE15TD135LP Szczegóły Produktu

General Description:
Using NCE's proprietary trench design and advanced FS (Field Stop) second
generation technology, the 1350V Trench FSII IGBT offers superior conduction and
switching performances, and easy parallel operation;

Features
⚫ Trench FSII Technology offering
⚫ Very low VCE(sat)
⚫ Positive temperature coefficient in VCE(sat)
⚫ Very tight parameter distribution
⚫ High ruggedness, temperature stable behavior

Application
⚫ Inductive Cooking
⚫ Soft Switching Applications




Podobny numer części - NCE15TD135LP

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Wuxi NCE Power Semicond...
NCE15TD135LT NCEPOWER-NCE15TD135LT Datasheet
360Kb / 6P
1350V, 15A, Trench FS II Fast IGBT
V1.0
More results


Podobny opis - NCE15TD135LP

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Wuxi NCE Power Semicond...
NCE15G135P NCEPOWER-NCE15G135P Datasheet
238Kb / 7P
1350V, 15A, Trench NPT IGBT
NCE15G135T NCEPOWER-NCE15G135T Datasheet
233Kb / 7P
1350V, 15A, Trench NPT IGBT
NCE15GD135P NCEPOWER-NCE15GD135P Datasheet
242Kb / 8P
1350V, 15A, Trench NPT IGBT
NCE15GD135T NCEPOWER-NCE15GD135T Datasheet
237Kb / 8P
1350V, 15A, Trench NPT IGBT
NCE20ED135T NCEPOWER-NCE20ED135T Datasheet
319Kb / 7P
1350V, 20A, Trench FS IGBT
NCE25G135T NCEPOWER-NCE25G135T Datasheet
319Kb / 7P
1350V, 25A, Trench NPT IGBT
NCE25GD135P NCEPOWER-NCE25GD135P Datasheet
328Kb / 8P
1350V, 25A, Trench NPT IGBT
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HMG40N60T HMSEMI-HMG40N60T Datasheet
1Mb / 6P
600V, 40A, Trench FS II IGBT
HMG15N60D HMSEMI-HMG15N60D Datasheet
1Mb / 8P
600V, 15A, Trench FS II IGBT
logo
Shenzhen Luguang Electr...
LGE07TD60BK LUGUANG-LGE07TD60BK Datasheet
888Kb / 7P
600V, 7A, Trench FS II Fast IGBT
Revision:20170701-P1
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com