Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

NCE40H14 Arkusz danych (PDF) - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd

NCE40H14 Datasheet PDF - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd
Numer części NCE40H14
Pobierz  NCE40H14 Pobierz
Rozmiar pliku   776.96 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  NCEPOWER [Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd]
Strona internetowa  http://www.ncepower.com
Logo NCEPOWER - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd
Szczegółowy opis NCE N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET

NCE40H14 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
NCE40H14 Datasheet PDF - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd

Numer części NCE40H14
Pobierz  NCE40H14 Click to download

Rozmiar pliku   776.96 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  NCEPOWER [Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd]
Strona internetowa  http://www.ncepower.com
Logo NCEPOWER - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd
Szczegółowy opis NCE N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET

NCE40H14 Arkusz danych (HTML) - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd


NCE40H14 Szczegóły Produktu

Description
The NCE40H14 uses advanced trench technology and
design to provide excellent RDS(ON) with low gate charge. It
can be used in a wide variety of applications.

General Features
● VDS =40V,ID =140A
RDS(ON) <2.9mΩ @ VGS=10V
RDS(ON) <5.0 mΩ @ VGS=4.5V
● High density cell design for ultra low Rdson
● Fully characterized avalanche voltage and current
● Good stability and uniformity with high EAS ● Excellent package for good heat dissipation
● Special process technology for high ESD capability

Application
● Load switching
● Hard switched and high frequency circuits
● Uninterruptible power supply




Podobny numer części - NCE40H14

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Wuxi NCE Power Semicond...
NCE40H10K NCEPOWER-NCE40H10K Datasheet
674Kb / 7P
NCE N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
v1.0
NCE40H11 NCEPOWER-NCE40H11 Datasheet
726Kb / 7P
NCE N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
V1.0
NCE40H11K NCEPOWER-NCE40H11K Datasheet
758Kb / 7P
NCE N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
V1.0
NCE40H12 NCEPOWER-NCE40H12 Datasheet
408Kb / 7P
NCE N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
NCE40H12A NCEPOWER-NCE40H12A Datasheet
668Kb / 7P
NCE N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
V1.0
More results


Podobny opis - NCE40H14

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Wuxi NCE Power Semicond...
NCE55H11 NCEPOWER-NCE55H11 Datasheet
376Kb / 7P
NCE N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
NCE75H21T NCEPOWER-NCE75H21T Datasheet
354Kb / 7P
NCE N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
NCE0128D NCEPOWER-NCE0128D Datasheet
326Kb / 7P
NCE N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
NCE0160S NCEPOWER-NCE0160S Datasheet
401Kb / 7P
NCE N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
NCE2302 NCEPOWER-NCE2302 Datasheet
306Kb / 7P
NCE N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
NCE3080K NCEPOWER-NCE3080K Datasheet
355Kb / 7P
NCE N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
NCE01H16 NCEPOWER-NCE01H16 Datasheet
369Kb / 7P
NCE N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
NCE70H13 NCEPOWER-NCE70H13 Datasheet
407Kb / 7P
NCE N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
NCE1490 NCEPOWER-NCE1490 Datasheet
375Kb / 7P
NCE N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
NCE1530KC NCEPOWER-NCE1530KC Datasheet
419Kb / 7P
NCE N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com