Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

DHVSD3004CS-7 Arkusz danych (PDF) - Diodes Incorporated

DHVSD3004CS-7 Datasheet PDF - Diodes Incorporated
Numer części DHVSD3004CS-7
Pobierz  DHVSD3004CS-7 Pobierz
Rozmiar pliku   424.42 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  DIODES [Diodes Incorporated]
Strona internetowa  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Szczegółowy opis HIGH VOLTAGE SURFACE MOUNT DUAL SWITCHING DIODE

DHVSD3004CS-7 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
DHVSD3004CS-7 Datasheet PDF - Diodes Incorporated

Numer części DHVSD3004CS-7
Pobierz  DHVSD3004CS-7 Click to download

Rozmiar pliku   424.42 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  DIODES [Diodes Incorporated]
Strona internetowa  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Szczegółowy opis HIGH VOLTAGE SURFACE MOUNT DUAL SWITCHING DIODE

DHVSD3004CS-7 Arkusz danych (HTML) - Diodes Incorporated


DHVSD3004CS-7 Szczegóły Produktu

Features
• Fast Switching Speed: Maximum of 50ns
• High Reverse Breakdown Voltage Rating: 350V
• Low Reverse Current: Maximum of 100nA when VR = 240V at
Room Temperature
• Surface Mount Package Ideally Suited for Automated Insertion
• New Cutting-Edge Process Technology Used
• Totally Lead-Free & Fully RoHS Compliant (Notes 1 & 2)
• Halogen and Antimony Free. “Green” Device (Note 3)
• For automotive applications requiring specific change
control (i.e. parts qualified to AEC-Q100/101/104/200, PPAP
capable, and manufactured in IATF 16949 certified facilities),
please contact us or your local Diodes representative.
https://www.diodes.com/quality/product-definitions/
• An automotive-compliant part is available under separate
datasheet (DHVSD3004ASQ/CSQ/SSQ).

Mechanical Data
• Package: SOT23
• Package Material: Molded Plastic, “Green” Molding Compound.
UL Flammability Classification Rating 94V-0
• Moisture Sensitivity: Level 1 per J-STD-020
• Terminals: Matte Tin Finish Annealed over Alloy 42 Leadframe
(Lead Free Plating). Solderable per MIL-STD-202, Method 208
• Polarity: See Diagram
• Weight: 0.008 grams (Approximate)




Podobny numer części - DHVSD3004CS-7

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Diodes Incorporated
DHVSD3004CS-7 DIODES-DHVSD3004CS-7 Datasheet
424Kb / 5P
HIGH VOLTAGE SURFACE MOUNT DUAL SWITCHING DIODE
DHVSD3004CS-7 DIODES-DHVSD3004CS-7 Datasheet
424Kb / 5P
HIGH VOLTAGE SURFACE MOUNT DUAL SWITCHING DIODE
More results


Podobny opis - DHVSD3004CS-7

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Diodes Incorporated
BAV23A DIODES-BAV23A_11 Datasheet
92Kb / 4P
SURFACE MOUNT HIGH VOLTAGE DUAL SWITCHING DIODE
Rev erse
BAV23C-7 DIODES-BAV23C-7 Datasheet
92Kb / 4P
SURFACE MOUNT HIGH VOLTAGE DUAL SWITCHING DIODE
Rev erse
BAV23A DIODES-BAV23A_15 Datasheet
92Kb / 4P
SURFACE MOUNT HIGH VOLTAGE DUAL SWITCHING DIODE
Rev erse
MMBD2004S DIODES-MMBD2004S_15 Datasheet
97Kb / 4P
HIGH VOLTAGE SURFACE MOUNT DUAL SWITCHING DIODE
Rev erse
MMBD3004A DIODES-MMBD3004A_15 Datasheet
232Kb / 4P
HIGH VOLTAGE SURFACE MOUNT DUAL SWITCHING DIODE
Rev erse
BAS20DW DIODES-BAS20DW_15 Datasheet
90Kb / 4P
SURFACE MOUNT HIGH VOLTAGE DUAL SWITCHING DIODE
Rev erse
MMBD3004A DIODES-MMBD3004A_16 Datasheet
325Kb / 5P
HIGH VOLTAGE SURFACE MOUNT DUAL SWITCHING DIODE
Rev erse
BAS21DWA DIODES-BAS21DWA Datasheet
388Kb / 4P
HIGH VOLTAGE SURFACE MOUNT DUAL SWITCHING DIODE
January 2018 Rev. 9 - 2
BAS21TMQ DIODES-BAS21TMQ Datasheet
370Kb / 4P
HIGH VOLTAGE SURFACE MOUNT DUAL SWITCHING DIODE
March 2018 Rev. 2 - 2
BAV23AQ DIODES-BAV23AQ Datasheet
373Kb / 5P
SURFACE MOUNT HIGH VOLTAGE DUAL SWITCHING DIODE
August 2019 Rev. 2 - 2
More results




O Diodes Incorporated


Diodes Incorporated to spółka giełdowa, która projektuje, produkuje i dostarcza szeroką gamę półprzewodników dyskretnych, analogowych i mieszanych i kompletnych rozwiązań energetycznych.
Firma została założona w 1964 roku i ma siedzibę w Plano w Teksasie.
Działa globalnie z centrami sprzedaży, wsparcia i projektowania w Ameryce Północnej, Europie i Azji.
Diody Incorporated obsługują różne branże, w tym motoryzację, komunikację, komputer, konsumencki i przemysłowy.
Firma oferuje szeroką gamę produktów, w tym między innymi diody, prostowniki, tranzystory, regulatory napięcia, MOSFET, sterowniki LED i urządzenia ochronne.
Misją firmy jest zapewnienie klientom wysokiej jakości produktów i doskonałej obsługi klienta.
Koncentrując się na innowacjach i satysfakcji klientów, Diodes Incorporated jest zaangażowany w bycie wiodącym dostawcą rozwiązań do zarządzania energią.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com