Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

3G10 Arkusz danych (PDF) - Belden Inc.

3G10 Datasheet PDF - Belden Inc.
Numer części 3G10
Pobierz  3G10 Pobierz
Rozmiar pliku   157.71 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  BELDEN [Belden Inc.]
Strona internetowa  https://www.belden.com/
Logo BELDEN - Belden Inc.
Szczegółowy opis MachFlex™ 350YY, 2C1G 10 mm² Str BC, PVC Ins, PVC Jkt

3G10 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
3G10 Datasheet PDF - Belden Inc.

Numer części 3G10
Pobierz  3G10 Click to download

Rozmiar pliku   157.71 Kbytes
Page   2 Pages
Producent  BELDEN [Belden Inc.]
Strona internetowa  https://www.belden.com/
Logo BELDEN - Belden Inc.
Szczegółowy opis MachFlex™ 350YY, 2C1G 10 mm² Str BC, PVC Ins, PVC Jkt

3G10 Arkusz danych (HTML) - Belden Inc.


3G10 Szczegóły Produktu

Product Description
MachFlex™ 350YY Control VDE Certified, 2 Conductor + 1 Ground 10 mm² Stranded Bare Copper, PVC Insulation, PVC Jacket




Podobny numer części - 3G10

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Belden Inc.
3G10SY BELDEN-3G10SY Datasheet
149Kb / 2P
MachFlex™ 350SY, 2C1G 10 mm² Str BC, PVC Ins, PVC Inner Jkt, GSW Brd, PVC Outer Jkt
03-19-2024
3G10SY BELDEN-3G10SY Datasheet
220Kb / 3P
MachFlex 350 SY Cables
3G10SY010100M BELDEN-3G10SY010100M Datasheet
149Kb / 2P
MachFlex™ 350SY, 2C1G 10 mm² Str BC, PVC Ins, PVC Inner Jkt, GSW Brd, PVC Outer Jkt
03-19-2024
3G10SY010200M BELDEN-3G10SY010200M Datasheet
149Kb / 2P
MachFlex™ 350SY, 2C1G 10 mm² Str BC, PVC Ins, PVC Inner Jkt, GSW Brd, PVC Outer Jkt
03-19-2024
3G10SY010300M BELDEN-3G10SY010300M Datasheet
149Kb / 2P
MachFlex™ 350SY, 2C1G 10 mm² Str BC, PVC Ins, PVC Inner Jkt, GSW Brd, PVC Outer Jkt
03-19-2024
More results


Podobny opis - 3G10

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Belden Inc.
7200A BELDEN-7200A Datasheet
236Kb / 3P
MachFlex?? 1 Pr #24 Str BC, PO Ins, OSTC Brd, PVC Jkt, CM
7201A BELDEN-7201A Datasheet
238Kb / 3P
MachFlex?? 2 Pr #24 Str BC, PO Ins, OSTC Brd, PVC Jkt, CM
7202A BELDEN-7202A Datasheet
241Kb / 3P
MachFlex?? 3 Pr #24 Str BC, PO Ins, OSTC Brd, PVC Jkt, CM
7203A BELDEN-7203A Datasheet
248Kb / 3P
MachFlex?? 4 Pr #24 Str BC, PO Ins, OSTC Brd, PVC Jkt, CM
8678 BELDEN-8678 Datasheet
153Kb / 2P
Electronic, 2 C #10 Str BC, PVC Ins, PVC Jkt
05-05-2023
8456 BELDEN-8456 Datasheet
218Kb / 2P
Electronic, 10 C #22 Str TC, PVC Ins, PVC Jkt, CMG
01-20-2023
8484 BELDEN-8484 Datasheet
144Kb / 2P
Electronic, 4 C #20 Str BC, PVC Ins, PVC Jkt
05-05-2023
32P1620 BELDEN-32P1620 Datasheet
149Kb / 2P
Inst PVC/PVC, 20 Pr #16 Str BC, PVC Ins E1, IS/OS, Blk PVC Jkt, 300V
04-14-2023
19140 BELDEN-19140 Datasheet
143Kb / 2P
Portable Cordage, 2 C #18 Str BC, PVC Ins, PVC Jkt, UL Type SVT
05-05-2023
19362 BELDEN-19362 Datasheet
142Kb / 2P
Portable Cordage, 3 C #18 Str BC, PVC Ins, PVC Jkt, UL Type SJT
01-20-2023
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com