Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

1366243 Arkusz danych (PDF) - PHOENIX CONTACT

1366243 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
Numer części 1366243
Pobierz  1366243 Pobierz
Rozmiar pliku   329.86 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Strona internetowa  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Szczegółowy opis SPTA-THR 2,5/ 4-5,0 P20 R44 - PCB terminal block

1366243 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
1366243 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

Numer części 1366243
Pobierz  1366243 Click to download

Rozmiar pliku   329.86 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Strona internetowa  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Szczegółowy opis SPTA-THR 2,5/ 4-5,0 P20 R44 - PCB terminal block

1366243 Arkusz danych (HTML) - PHOENIX CONTACT


1366243 Szczegóły Produktu

Printed circuit board terminal, nominal current: 32 A, rated voltage (III/2): 400 V, nominal cross
section: 4 mm2, number of rows: 1, number of positions per row: 4, product range: SPTA 2,5/..-
THR, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, mounting: THR soldering /
wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: black, Pin layout: Linear
pinning, Solder pin [P]: 2 mm, number of solder pins per potential: 2, type of packaging: 44 mm
wide tape

Your advantages
• Time saving push-in connection, tools not required
• Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
• Intuitive operation due to color-coded actuating push button
• Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
• Designed for integration into the SMT soldering process




Podobny numer części - 1366243

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
raaco Great Britain Ltd
136624 RAACO-136624 Datasheet
8Mb / 148P
raaco Assortment Boxes
logo
PHOENIX CONTACT
1366241 PHOENIX-1366241 Datasheet
325Kb / 9P
SPTA-THR 2,5/ 2-5,0 P20 R44 - PCB terminal block
1366242 PHOENIX-1366242 Datasheet
327Kb / 9P
SPTA-THR 2,5/ 3-5,0 P20 R44 - PCB terminal block
1366244 PHOENIX-1366244 Datasheet
329Kb / 9P
SPTA-THR 2,5/ 5-5,0 P20 R44 - PCB terminal block
1366245 PHOENIX-1366245 Datasheet
329Kb / 9P
SPTA-THR 2,5/ 6-5,0 P20 R44 - PCB terminal block
More results


Podobny opis - 1366243

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
PHOENIX CONTACT
1135283 PHOENIX-1135283 Datasheet
365Kb / 11P
PCB terminal block - SPT-THR 2,5/ 4-H-5,0 P20 R44
Jul 6, 2022
1135284 PHOENIX-1135284 Datasheet
365Kb / 11P
PCB terminal block - SPT-THR 2,5/ 5-H-5,0 P20 R44
Jul 6, 2022
1135285 PHOENIX-1135285 Datasheet
365Kb / 11P
PCB terminal block - SPT-THR 2,5/ 6-H-5,0 P20 R44
Jul 6, 2022
1135335 PHOENIX-1135335 Datasheet
370Kb / 11P
PCB terminal block - SPT-THR 2,5/ 4-V-5,0 P20 R44
Jul 6, 2022
1135337 PHOENIX-1135337 Datasheet
370Kb / 11P
PCB terminal block - SPT-THR 2,5/ 5-V-5,0 P20 R44
Jul 6, 2022
1135338 PHOENIX-1135338 Datasheet
370Kb / 11P
PCB terminal block - SPT-THR 2,5/ 6-V-5,0 P20 R44
Jul 6, 2022
1071204 PHOENIX-1071204 Datasheet
356Kb / 11P
PCB terminal block - SPTA-THR 1,5/ 4-5,08 R44
Jan 10, 2023
1071205 PHOENIX-1071205 Datasheet
362Kb / 11P
SPTA-THR 1,5/ 5-5,08 R44 - PCB terminal block
1071183 PHOENIX-1071183 Datasheet
368Kb / 11P
SPTA-THR 1,5/ 6-3,81 R44 - PCB terminal block
1071181 PHOENIX-1071181 Datasheet
369Kb / 11P
SPTA-THR 1,5/ 5-3,81 R44 - PCB terminal block
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com