Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ESD501DPYR Arkusz danych (PDF) - Texas Instruments

ESD501DPYR Datasheet PDF - Texas Instruments
Numer części ESD501DPYR
Pobierz  ESD501DPYR Pobierz
Rozmiar pliku   1163.31 Kbytes
Page   15 Pages
Producent  TI [Texas Instruments]
Strona internetowa  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments
Szczegółowy opis ESD501 Low Capacitance ESD Diode for RF and ADAS Signal Protection

ESD501DPYR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
ESD501DPYR Datasheet PDF - Texas Instruments

Numer części ESD501DPYR
Pobierz  ESD501DPYR Click to download

Rozmiar pliku   1163.31 Kbytes
Page   15 Pages
Producent  TI [Texas Instruments]
Strona internetowa  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments
Szczegółowy opis ESD501 Low Capacitance ESD Diode for RF and ADAS Signal Protection

ESD501DPYR Arkusz danych (HTML) - Texas Instruments


ESD501DPYR Szczegóły Produktu

1 Features
• IEC 61000-4-2 ESD Protection:
– ±15kV contact discharge
– ±15kV air gap discharge
• IEC 61000-4-5 surge protection:
– 3A (8/20μs)
• I/O capacitance: 0.3pF (typical)
• Ultra low leakage current: 1nA (typical)
• Industry standard 0402 package

2 Applications
• Automotive Antenna ESD Protection
• RF Signal ESD Protection
• Near Field Communications (NFC)
• Automotive SerDes w/Power over Coax
• USB Type-C (short-to-Vbus tolerant)

3 Description
The ESD501 is a bidirectional ESD protection diode.
The ESD501 is offered in the industry standard 0402
DFN1006) package, and offers an IEC 61000-4-2
protection level of 15kV. The device can clamp
8/20μs surges with peak pulse currents up to 3A in
accordance with the IEC 61000-4-5 standard.
The low capacitance and low leakage current help to
ensure protection against transient events in a variety
of systems and applications. This protection is key for
many applications, such as smaller form factors and
faster data speeds, which are becoming more popular
over time.




Podobny numer części - ESD501DPYR

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TECH PUBLIC Electronics...
ESD501DPYR-TP TECHPUBLIC-ESD501DPYR-TP Datasheet
1Mb / 4P
1-Line Bi-directional TVS Diode
logo
Texas Instruments
ESD501DPYRQ1 TI-ESD501DPYRQ1 Datasheet
1Mb / 16P
ESD501-Q1 Automotive Low Capacitance ESD Diode for RF and ADAS Signal Protection
NOVEMBER 2024
More results


Podobny opis - ESD501DPYR

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
DALC112S1 STMICROELECTRONICS-DALC112S1 Datasheet
31Kb / 3P
LOW CAPACITANCE DIODE ARRAY FOR ESD PROTECTION
Jan-1998
logo
Littelfuse
SP3050 LITTELFUSE-SP3050 Datasheet
282Kb / 7P
Low Capacitance Diode Array for ESD and Surge Protection
logo
ON Semiconductor
ESD8472MUT5G ONSEMI-ESD8472MUT5G Datasheet
180Kb / 4P
Ultra-Low Capacitance RF ESD Protection Micro.Packaged Diodes for ESD Protection
September, 2012 ??Rev. 1
logo
Comchip Technology
CPDQR5V0USP-HF COMCHIP-CPDQR5V0USP-HF Datasheet
334Kb / 4P
Low Capacitance ESD Protection Diode
CPDU5V0USP-HF COMCHIP-CPDU5V0USP-HF Datasheet
336Kb / 4P
Low Capacitance ESD Protection Diode
CPDQR5V0USP-HF COMCHIP-CPDQR5V0USP-HF Datasheet
334Kb / 4P
Low Capacitance ESD Protection Diode
CPDU5V0USP-HF COMCHIP-CPDU5V0USP-HF Datasheet
336Kb / 4P
Low Capacitance ESD Protection Diode
CPDQR5V0USP-HF COMCHIP-CPDQR5V0USP-HF_15 Datasheet
334Kb / 4P
Low Capacitance ESD Protection Diode
logo
AiT Semiconductor Inc.
PESD5V0S1BL AITSEMI-PESD5V0S1BL Datasheet
302Kb / 5P
ESD PROTECTION DIODE LOW CAPACITANCE BIDIRECTIONAL ESD PROTECTION DIODE
REV1.0
logo
TECH PUBLIC Electronics...
TPRCLAMP3374N TECHPUBLIC-TPRCLAMP3374N Datasheet
1Mb / 4P
Low Capacitance Array for ESD Protection Diode
More results




O Texas Instruments


Texas Instruments (TI) to publicznie notowana firma, która projektuje i produkuje produkty półprzewodników i technologii komputerowych.

Został założony w 1930 roku i ma siedzibę w Dallas w Teksasie.

TI jest globalnym liderem w produkcji obwodów zintegrowanych analogowych i cyfrowych (DSP), a także wbudowanych procesorów i innych produktów mikrokontrolerów.

Firma obsługuje klientów w różnych branżach, w tym w elektronice motoryzacyjnej, komunikacyjnej, komputerowej, przemysłowej i konsumpcyjnej.

Portfolio produktów TI obejmuje między innymi konwertery danych, wzmacniacze i komparatory, układy powiększające się, mikrokontrolery, czujniki i rozwiązania łączności bezprzewodowej.

TI jest zaangażowany w innowacje i satysfakcję klientów i ma długą historię dostarczania klientom wysokiej jakości, niezawodnych produktów.

Koncentrując się na zrównoważonym rozwoju i efektywności energetycznej, TI poświęcono pozytywnemu wpływowi na świat poprzez technologię i produkty.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com