Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

HSDL-3610 Arkusz danych (PDF) - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

HSDL-3610 Datasheet PDF - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED
Numer części HSDL-3610
Pobierz  HSDL-3610 Pobierz
Rozmiar pliku   1528.6 Kbytes
Page   26 Pages
Producent  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
Strona internetowa  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED
Szczegółowy opis IrDA짰 Data Compliant 115.2 kb/s 3 V to 5 V Infrared Transceiver

HSDL-3610 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
HSDL-3610 Datasheet PDF - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

Numer części HSDL-3610
Pobierz  HSDL-3610 Click to download

Rozmiar pliku   1528.6 Kbytes
Page   26 Pages
Producent  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
Strona internetowa  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED
Szczegółowy opis IrDA짰 Data Compliant 115.2 kb/s 3 V to 5 V Infrared Transceiver

HSDL-3610 Arkusz danych (HTML) - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED




Podobny numer części - HSDL-3610

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HSDL-3612 HP-HSDL-3612 Datasheet
356Kb / 25P
IrDA Data Compliant 115.2kb/s 3V to 5V Infrared Transceiver
logo
Lite-On Technology Corp...
HSDL-3612 LITEON-HSDL-3612 Datasheet
1Mb / 25P
IrDA짰 Data Compliant 115.2 kb/s 3 V to 5 V Infrared Transceiver
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HSDL-3612-007 HP-HSDL-3612-007 Datasheet
356Kb / 25P
IrDA Data Compliant 115.2kb/s 3V to 5V Infrared Transceiver
logo
Lite-On Technology Corp...
HSDL-3612-007 LITEON-HSDL-3612-007 Datasheet
1Mb / 25P
IrDA짰 Data Compliant 115.2 kb/s 3 V to 5 V Infrared Transceiver
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HSDL-3612-008 HP-HSDL-3612-008 Datasheet
356Kb / 25P
IrDA Data Compliant 115.2kb/s 3V to 5V Infrared Transceiver
More results


Podobny opis - HSDL-3610

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HSDL-3201 HP-HSDL-3201 Datasheet
302Kb / 20P
IrDA Data 1.2 Low Power Compliant 115.2 kb/s Infrared Transceiver
HSDL-3200 HP-HSDL-3200 Datasheet
135Kb / 14P
IrDA Data 1.4 Compliant 115.2 Kb/s Infrared Transceiver
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HSDL-3600 AVAGO-HSDL-3600 Datasheet
1Mb / 34P
IrDA짰 Compliant 4 Mb/s 3 V Infrared Transceiver
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HSDL-3202 HP-HSDL-3202 Datasheet
284Kb / 16P
IrDA짰 Data 1.3 Low Power Compliant 115.2 Kb/s Infrared Transceiver
logo
Lite-On Technology Corp...
HSDL-3201 LITEON-HSDL-3201 Datasheet
1Mb / 20P
IrDA짰 Data 1.4 Low Power Compliant 115.2 kb/s Infrared Transceiver
HSDL-3612 LITEON-HSDL-3612 Datasheet
1Mb / 25P
IrDA짰 Data Compliant 115.2 kb/s 3 V to 5 V Infrared Transceiver
HSDL-3000-007 LITEON-HSDL-3000-007 Datasheet
232Kb / 14P
IrDA짰 Data Compliant 115.2 kbps Infrared Transceiver
HSDL-3200-021 LITEON-HSDL-3200-021 Datasheet
454Kb / 14P
IrDA짰 Data 1.4 Compliant 115.2 Kb/s Infrared Transceiver
HSDL-3201-008 LITEON-HSDL-3201-008 Datasheet
166Kb / 20P
IrDA짰 Data 1.4 Low Power Compliant 115.2 kb/s Infrared Transceiver
HSDL-3201-021 LITEON-HSDL-3201-021 Datasheet
166Kb / 20P
IrDA짰 Data 1.4 Low Power Compliant 115.2 kb/s Infrared Transceiver
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com