Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

1209364 Arkusz danych (PDF) - PHOENIX CONTACT

1209364 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
Numer części 1209364
Pobierz  1209364 Pobierz
Rozmiar pliku   208.26 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Strona internetowa  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Szczegółowy opis ME-IO 56,4 C 10U D2,4-TRG 7035 - Upper housing part with touch display

1209364 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
1209364 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

Numer części 1209364
Pobierz  1209364 Click to download

Rozmiar pliku   208.26 Kbytes
Page   7 Pages
Producent  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Strona internetowa  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Szczegółowy opis ME-IO 56,4 C 10U D2,4-TRG 7035 - Upper housing part with touch display

1209364 Arkusz danych (HTML) - PHOENIX CONTACT


1209364 Szczegóły Produktu

DIN rail housing, 10U upper part, integrated 2.4" resistive touch display, resolution: 320 x 240 Pi
xel(s), interface: 4-wire SPI half duplex, Housing cover, width: 56.88 mm, height: 109.8 mm,
depth: 29.5 mm




Podobny numer części - 1209364

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Evolt
12093 EKTOR-12093 Datasheet
126Kb / 3P
UMBRA PROFESSIONAL IP65
3rd of February 2025 06:06:43
More results


Podobny opis - 1209364

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
PHOENIX CONTACT
2202581 PHOENIX-2202581 Datasheet
55Kb / 2P
Housing cover - ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035
2203883 PHOENIX-2203883 Datasheet
59Kb / 3P
Upper part of housing - ICS25-TL100X12-7035
1076994 PHOENIX-1076994 Datasheet
167Kb / 8P
Upper part of housing - ICS50-TL100X12-7035
2203880 PHOENIX-2203880 Datasheet
171Kb / 7P
Upper part of housing - ICS20-TL100X12-7035
2201800 PHOENIX-2201800 Datasheet
86Kb / 5P
Housing cover - ME-IO 18,8 C 3U 7035
09/12/2020
2201801 PHOENIX-2201801 Datasheet
109Kb / 6P
Housing cover - ME-IO 18,8 C 3U S1 7035
09/12/2020
2201803 PHOENIX-2201803 Datasheet
86Kb / 5P
Housing cover - ME-IO 18,8 C 5U 7035
09/12/2020
2201805 PHOENIX-2201805 Datasheet
86Kb / 5P
Housing cover - ME-IO 18,8 C 7U 7035
09/12/2020
2201802 PHOENIX-2201802 Datasheet
139Kb / 5P
Housing cover - ME-IO 18,8 C 4U 7035
11/25/2021
2202626 PHOENIX-2202626 Datasheet
109Kb / 4P
Housing cover - ME-IO 18,8 LC 10U 7035
11/25/2021
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com