Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STFL30PIRB Arkusz danych (PDF) - Timeguard

STFL30PIRB Datasheet PDF - Timeguard
Numer części STFL30PIRB
Pobierz  STFL30PIRB Pobierz
Rozmiar pliku   435.52 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  TIMEGUARD [Timeguard]
Strona internetowa  https://www.timeguard.com/
Logo TIMEGUARD - Timeguard
Szczegółowy opis Suretime 30W LED Floodlight With PIR

STFL30PIRB Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
STFL30PIRB Datasheet PDF - Timeguard

Numer części STFL30PIRB
Pobierz  STFL30PIRB Click to download

Rozmiar pliku   435.52 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  TIMEGUARD [Timeguard]
Strona internetowa  https://www.timeguard.com/
Logo TIMEGUARD - Timeguard
Szczegółowy opis Suretime 30W LED Floodlight With PIR

STFL30PIRB Arkusz danych (HTML) - Timeguard


STFL30PIRB Szczegóły Produktu

Features & Benefits
30W LED PIR Floodlight
Manual Pulse Override
Easy Install Without Removing Bracket
Pre-wired Cable
Designed in the UK
Cable Pre Wired H05 cable 500mm easy install without removing bracket
Quick & Simple Light ON and Dusk Adjustment Settings




Podobny numer części - STFL30PIRB

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Timeguard
STFL10PIRB TIMEGUARD-STFL10PIRB Datasheet
356Kb / 3P
Suretime 10W LED Floodlight With PIR
14/02/2025
STFL20PIRB TIMEGUARD-STFL20PIRB Datasheet
354Kb / 3P
Suretime 20W LED Floodlight With PIR
14/02/2025
STFL50PIRB TIMEGUARD-STFL50PIRB Datasheet
442Kb / 3P
Suretime 50W LED Floodlight With PIR
14/02/2025
logo
STMicroelectronics
STFLAFM10 STMICROELECTRONICS-STFLAFM10 Datasheet
89Kb / 4P
ADAPTIVE FUZZY MODELLER
May-1996
STFLAFM10SW STMICROELECTRONICS-STFLAFM10SW Datasheet
89Kb / 4P
ADAPTIVE FUZZY MODELLER
May-1996
More results


Podobny opis - STFL30PIRB

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
List of Unclassifed Man...
WT8072 ETC-WT8072 Datasheet
53Kb / 5P
PIR CONTROLLER
M7610 ETC-M7610 Datasheet
106Kb / 3P
PIR CONTROLLER
KC7789 ETC1-KC7789 Datasheet
72Kb / 1P
PIR SENSOR WITH BUILT-IN AMPLIFIER
C-7288 ETC2-C-7288 Datasheet
356Kb / 1P
SENSOR PIR
SKP-MS401 ETC2-SKP-MS401 Datasheet
169Kb / 1P
SMALL PIR MODULE WITH LENS
logo
LSI Computer Systems
LS6511N LSI-LS6511N Datasheet
205Kb / 5P
Direct Interface with PIR Sensor
logo
Synaptics Incorporated.
CX93610 CONEXANT-CX93610 Datasheet
732Kb / 2P
PIR Sensor with Video
logo
Molex Electronics Ltd.
130112-0128 MOLEX11-130112-0128 Datasheet
31Kb / 1P
Handle Assembly with Guard for Spotlight & Floodlight
logo
LinkCom Manufacturing C...
30-LCVE LINKCOM-30-LCVE Datasheet
486Kb / 3P
30W LED Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
GSV30 MEANWELL-GSV30 Datasheet
403Kb / 7P
30W With PFC LED Power Supply
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com