Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SHP-1730FPW Arkusz danych (PDF) - Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.

SHP-1730FPW Datasheet PDF - Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.
Numer części SHP-1730FPW
Pobierz  SHP-1730FPW Pobierz
Rozmiar pliku   1126.37 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  HANWHAVISION [Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.]
Strona internetowa  https://www.hanwhavision.com/en/
Logo HANWHAVISION - Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.
Szczegółowy opis In-ceiling Mount

SHP-1730FPW Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
SHP-1730FPW Datasheet PDF - Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.

Numer części SHP-1730FPW
Pobierz  SHP-1730FPW Click to download

Rozmiar pliku   1126.37 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  HANWHAVISION [Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.]
Strona internetowa  https://www.hanwhavision.com/en/
Logo HANWHAVISION - Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.
Szczegółowy opis In-ceiling Mount

SHP-1730FPW Arkusz danych (HTML) - Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.


SHP-1730FPW Szczegóły Produktu

• Color : White
• Material : Enclosure - Aluminum, Top cover - Polycarbonate(PC)
• Product dimensions / weight : ø311x188mm (ø12.24x7.40") / 2.45kg (5.40lb)
※ Ceiling hole size : ø266mm (ø10.50")
• Max. load : 7kg (15.43lb)
※ Maximum load of ceiling board : 15kg (33.10lb)




Podobny numer części - SHP-1730FPW

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Mini-Circuits
SHP-175 MINI-SHP-175 Datasheet
131Kb / 1P
High Pass Filter 50廓 160 to 1200 MHz
SHP-175+ MINI-SHP-175+ Datasheet
131Kb / 1P
High Pass Filter 50廓 160 to 1200 MHz
More results


Podobny opis - SHP-1730FPW

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Lumins Inc.
AR101 LUMINIS-AR101 Datasheet
192Kb / 4P
Ceiling mount
OC100 LUMINIS-OC100 Datasheet
186Kb / 4P
Ceiling mount
W1000 LUMINIS-W1000 Datasheet
86Kb / 2P
Ceiling mount
SR150 LUMINIS-SR150 Datasheet
301Kb / 4P
Ceiling mount
SR300 LUMINIS-SR300 Datasheet
304Kb / 4P
Ceiling mount
SR700 LUMINIS-SR700 Datasheet
298Kb / 4P
Ceiling mount
W1286 LUMINIS-W1286 Datasheet
148Kb / 3P
Ceiling mount
TG1900 LUMINIS-TG1900 Datasheet
195Kb / 4P
Ceiling mount
TR15 LUMINIS-TR15 Datasheet
131Kb / 3P
Ceiling mount
TR25 LUMINIS-TR25 Datasheet
140Kb / 3P
Ceiling mount
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com