Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRFS31N20DPBF Arkusz danych (PDF) - Thinki Semiconductor Co., Ltd.

IRFS31N20DPBF Datasheet PDF - Thinki Semiconductor Co., Ltd.
Numer części IRFS31N20DPBF
Pobierz  IRFS31N20DPBF Pobierz
Rozmiar pliku   1682.5 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  THINKISEMI [Thinki Semiconductor Co., Ltd.]
Strona internetowa  http://www.thinkisemi.com
Logo THINKISEMI - Thinki Semiconductor Co., Ltd.
Szczegółowy opis THINKI 40A,200V Matured Planar N-Channel Power MOSFETs

IRFS31N20DPBF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
IRFS31N20DPBF Datasheet PDF - Thinki Semiconductor Co., Ltd.

Numer części IRFS31N20DPBF
Pobierz  IRFS31N20DPBF Click to download

Rozmiar pliku   1682.5 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  THINKISEMI [Thinki Semiconductor Co., Ltd.]
Strona internetowa  http://www.thinkisemi.com
Logo THINKISEMI - Thinki Semiconductor Co., Ltd.
Szczegółowy opis THINKI 40A,200V Matured Planar N-Channel Power MOSFETs

IRFS31N20DPBF Arkusz danych (HTML) - Thinki Semiconductor Co., Ltd.


IRFS31N20DPBF Szczegóły Produktu

Features
• 40A, 200V, RDS(on) = 0.060Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 154 nC)
• Low Crss ( typical 101 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability
• 175°C maximum junction temperature rating




Podobny numer części - IRFS31N20DPBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRFS31N20DPBF IRF-IRFS31N20DPBF Datasheet
295Kb / 12P
HEXFET Power MOSFET ( VDSS = 200V , RDS(on)max = 0.082廓 , ID = 31A )
IRFS31N20DPBF IRF-IRFS31N20DPBF Datasheet
296Kb / 12P
High Frequency DC-DC converters
More results


Podobny opis - IRFS31N20DPBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Thinki Semiconductor Co...
IRFP250 THINKISEMI-IRFP250 Datasheet
2Mb / 7P
ThinkiSemi 200V,32A N-Channel Planar Process Power MOSFETs
IRFP250A THINKISEMI-IRFP250A Datasheet
2Mb / 7P
ThinkiSemi 200V,32A N-Channel Planar Process Power MOSFETs
IRFP250B THINKISEMI-IRFP250B Datasheet
2Mb / 7P
ThinkiSemi 200V,32A N-Channel Planar Process Power MOSFETs
IRFP250M THINKISEMI-IRFP250M Datasheet
2Mb / 8P
ThinkiSemi 200V,30A N-Channel Planar Process Power MOSFETs
IRFP250MPBF THINKISEMI-IRFP250MPBF Datasheet
4Mb / 8P
ThinkiSemi 200V,30A N-Channel Planar Process Power MOSFETs
IRFP250N THINKISEMI-IRFP250N Datasheet
2Mb / 8P
ThinkiSemi 200V,30A N-Channel Planar Process Power MOSFETs
IRFP250NPBF THINKISEMI-IRFP250NPBF Datasheet
2Mb / 8P
ThinkiSemi 200V,30A N-Channel Planar Process Power MOSFETs
IRFP250PBF THINKISEMI-IRFP250PBF Datasheet
2Mb / 7P
ThinkiSemi 200V,32A N-Channel Planar Process Power MOSFETs
STW30NF20 THINKISEMI-STW30NF20 Datasheet
2Mb / 7P
ThinkiSemi 200V,32A N-Channel Planar Process Power MOSFETs
W30NF20 THINKISEMI-W30NF20 Datasheet
2Mb / 7P
ThinkiSemi 200V,32A N-Channel Planar Process Power MOSFETs
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com