Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

1623239 Arkusz danych (PDF) - PHOENIX CONTACT

1623239 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
Numer części 1623239
Pobierz  1623239 Pobierz
Rozmiar pliku   549.68 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Strona internetowa  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Szczegółowy opis EV-T1G3K-1AC32A-4,0M6,0EHBK01 - AC charging cable

1623239 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
1623239 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

Numer części 1623239
Pobierz  1623239 Click to download

Rozmiar pliku   549.68 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Strona internetowa  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Szczegółowy opis EV-T1G3K-1AC32A-4,0M6,0EHBK01 - AC charging cable

1623239 Arkusz danych (HTML) - PHOENIX CONTACT


1623239 Szczegóły Produktu

CHARX connect comfort, Type 1, AC charging cable, 32 A permanent, 250 V AC, with vehicle
charging connector and open cable end, cable: 4 m, black, spiraled, with protective cap, with
locking option for padlock, housing: black, gray, PHOENIX CONTACT logo, IEC 62196-2,
SAE J1772, for charging electric vehicles (EV) with alternating current (AC) via type 1 vehicle
charging inlets




Podobny numer części - 1623239

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
PHOENIX CONTACT
1623236 PHOENIX-1623236 Datasheet
558Kb / 9P
EV-T1G3K-1AC20A-4,0M2,5ESBK01 - AC charging cable
1623237 PHOENIX-1623237 Datasheet
394Kb / 8P
AC charging cable - EV-T1G2K-1AC15A-4,0M14ASBK01
1623238 PHOENIX-1623238 Datasheet
558Kb / 9P
EV-T1G3K-1AC20A-4,0M2,5EHBK01 - AC charging cable
More results


Podobny opis - 1623239

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
PHOENIX CONTACT
1623909 PHOENIX-1623909 Datasheet
367Kb / 8P
AC charging cable - EV-TAG3PK-1AC32A-4,0M6,0ESBK01
1164343 PHOENIX-1164343 Datasheet
56Kb / 3P
Cable set - EV-T2M3SOW-1AC32A-0,3M6,0E
1247578 PHOENIX-1247578 Datasheet
386Kb / 9P
AC charging cable - EV-T2G3PC-3AC20A-5,0M2,5ESYE11
1322610 PHOENIX-1322610 Datasheet
53Kb / 3P
Cable set - EV-T2M3SOW-1AC32A-1,5M6,0E
1627133 PHOENIX-1627133 Datasheet
427Kb / 10P
AC charging cable - EV-T2G3PC-1AC32A-4,0M6,0EHBK01
1627344 PHOENIX-1627344 Datasheet
309Kb / 8P
AC charging cable - EV-T1G3C-1AC32A-4,0M6,0EHBK01
1628379 PHOENIX-1628379 Datasheet
338Kb / 8P
AC charging cable - EV-T1G2C-1AC32A-25FT10ASBK11
1628023 PHOENIX-1628023 Datasheet
548Kb / 9P
AC charging cable - EV-TAG3PK-1AC32A-5,0M6,0ESBK01
1628115 PHOENIX-1628115 Datasheet
120Kb / 8P
AC charging cable - EV-T2G3P-1AC32A-1,5M6,0ESBK01
09/12/2020
1628210 PHOENIX-1628210 Datasheet
168Kb / 11P
AC charging cable - EV-TAG3PK-1AC32A-10M6,0ESBK01
09/12/2020
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com