Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ARSJ3100 Arkusz danych (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

ARSJ3100 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
Numer części ARSJ3100
Pobierz  ARSJ3100 Pobierz
Rozmiar pliku   64.35 Kbytes
Page   1 Pages
Producent  L-COM [Infinite Electronics International, Inc.]
Strona internetowa  https://www.l-com.com/
Logo L-COM - Infinite Electronics International, Inc.
Szczegółowy opis RP-SMA JACK BULKHEAD CRIMP CONNECTOR FOR LMR100/RG174/316

ARSJ3100 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
ARSJ3100 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

Numer części ARSJ3100
Pobierz  ARSJ3100 Click to download

Rozmiar pliku   64.35 Kbytes
Page   1 Pages
Producent  L-COM [Infinite Electronics International, Inc.]
Strona internetowa  https://www.l-com.com/
Logo L-COM - Infinite Electronics International, Inc.
Szczegółowy opis RP-SMA JACK BULKHEAD CRIMP CONNECTOR FOR LMR100/RG174/316

ARSJ3100 Arkusz danych (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


ARSJ3100 Szczegóły Produktu

ELECTRICAL:
IMPEDANCE: 50 OHMS
WITHSTAND VOLTAGE: 1000V
FREQUENCY RANGE: 0~6 GHz
VSWR: <1.50 @ 0~6 GHz
DURABILITY: > 500 CYCLE
CABLE RETENTION: > 30 POUNDS

MISCELLANEOUS:
COMPONENTS SHALL BE INDIVIDUALLY PACKAGED IN
ACCORDANCE WITH L-COM SPECIFICATIONS PS-0031.
ALL DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE ONLY.

REGULATORY COMPLIANCE:
RoHS, CE




Podobny numer części - ARSJ3100

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Infinite Electronics In...
ARSJ3700 L-COM-ARSJ3700 Datasheet
129Kb / 1P
CON,RP-SMA J BKHD CRIMP LMR195
4/17/03
More results


Podobny opis - ARSJ3100

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Pomona Electronics
73010 POMONA-73010 Datasheet
148Kb / 2P
MCX JACK STRAIGHT CRIMP, RG174, 316
73029 POMONA-73029 Datasheet
152Kb / 2P
MMCX JACK STRAIGHT CRIMP, RG174, 316
logo
Pasternack Enterprises,...
PE4797 PASTERNACK-PE4797 Datasheet
220Kb / 2P
RP SMA Female Connector Crimp/Solder Attachment For RG174, RG316, RG188
PE44373 PASTERNACK-PE44373 Datasheet
205Kb / 2P
RP MCX Jack Bulkhead Connector Crimp/Solder Attachment For RG174, RG316, RG188, .177 inch D Hole
logo
List of Unclassifed Man...
CONREVSMA005 ETC2-CONREVSMA005 Datasheet
207Kb / 1P
RP-SMA FEMALE BULKHEAD MOUNT CABLE END CRIMP FOR RG174 CABLE
CONREVSMA007 ETC2-CONREVSMA007 Datasheet
153Kb / 1P
RP-SMA MALE CABLE END CRIMP FOR RG174 CABLE
CONREVSMA011 ETC2-CONREVSMA011 Datasheet
149Kb / 1P
RP-SMA FEMALE CABLE END CRIMP FOR RG174 CABLE
CONREVSMA014 ETC2-CONREVSMA014 Datasheet
187Kb / 1P
RP-SMA FEMALE BULKHEAD MOUNT CABLE END CRIMP WITH O-RING FOR RG174 CABLE
CONREVSMA015 ETC2-CONREVSMA015 Datasheet
142Kb / 1P
RP-SMA FEMALE BULKHEAD MOUNT CABLE END CRIMP WITH O-RING FOR RG174 CABLE
logo
Pasternack Enterprises,...
PE4771 PASTERNACK-PE4771 Datasheet
213Kb / 2P
RP SMA Male Connector Crimp - Solder Attachment For RG174, RG316, RG188
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com