Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ARSP1700 Arkusz danych (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

ARSP1700 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
Numer części ARSP1700
Pobierz  ARSP1700 Pobierz
Rozmiar pliku   48.55 Kbytes
Page   1 Pages
Producent  L-COM [Infinite Electronics International, Inc.]
Strona internetowa  https://www.l-com.com/
Logo L-COM - Infinite Electronics International, Inc.
Szczegółowy opis RP- SMA FEMALE CRIMP FOR RG58 / LMR195

ARSP1700 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
ARSP1700 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

Numer części ARSP1700
Pobierz  ARSP1700 Click to download

Rozmiar pliku   48.55 Kbytes
Page   1 Pages
Producent  L-COM [Infinite Electronics International, Inc.]
Strona internetowa  https://www.l-com.com/
Logo L-COM - Infinite Electronics International, Inc.
Szczegółowy opis RP- SMA FEMALE CRIMP FOR RG58 / LMR195

ARSP1700 Arkusz danych (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


ARSP1700 Szczegóły Produktu

ELECTRICAL:
IMPEDENCE: 50 OHMS
WITHSTAND VOLTAGE: 2500V
FREQUENCY RANGE: 0~6 GHz
VSWR: <1.50 @ 0~6 GHz
DURABILITY: > 500 CYCLE
CABLE RETENTION: > 40 POUNDS

MISCELLANEOUS
COMPONENTS SHALL BE INDIVIDUALLY PACKAGED IN
ACCORDANCE WITH L-COM SPECIFICATIONS PS-0031

ALL DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE ONLY.




Podobny numer części - ARSP1700

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Infinite Electronics In...
ARSP1702 L-COM-ARSP1702 Datasheet
103Kb / 1P
CON,RP-SMA PLUG R/A LMR195
9/19/05
More results


Podobny opis - ARSP1700

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Pasternack Enterprises,...
PE4413 PASTERNACK-PE4413 Datasheet
107Kb / 1P
SMA FEMALE CRIMP ATTACHMENT FOR RG58
PE4795 PASTERNACK-PE4795 Datasheet
84Kb / 1P
REVERSE POLARITY SMA FEMALE CRIMP ATTACHMENT FOR RG58
PE4420 PASTERNACK-PE4420 Datasheet
109Kb / 1P
SMA FEMALE BULKHEAD CRIMP ATTACHMENT FOR RG58
PE44191 PASTERNACK-PE44191 Datasheet
83Kb / 1P
REVERSE THREAD SMA FEMALE, CRIMP ATTACHMENT FOR RG58
PE4686 PASTERNACK-PE4686 Datasheet
257Kb / 2P
RP TNC Female Connector Crimp/Solder Attachment For RG58
PE4738 PASTERNACK-PE4738 Datasheet
207Kb / 2P
RP BNC Female Connector Crimp/Solder Attachment For RG58
logo
List of Unclassifed Man...
CONREVSMA007-R58 ETC2-CONREVSMA007-R58 Datasheet
154Kb / 1P
RP-SMA MALE CABLE END CRIMP FOR RG58 CABLE
CONREVSMA011-R58 ETC2-CONREVSMA011-R58 Datasheet
155Kb / 1P
RP-SMA FEMALE CABLE END CRIMP FOR RG58 CABLE
CONREVSMA012-R58 ETC2-CONREVSMA012-R58 Datasheet
152Kb / 1P
RP-SMA MALE RIGHT ANGLE CABLE END CRIMP FOR RG58 CABLE
CONSMA011-R58 ETC2-CONSMA011-R58 Datasheet
154Kb / 1P
SMA FEMALE CABLE END CRIMP FOR RG58 CABLE
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com