Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

0829276 Arkusz danych (PDF) - PHOENIX CONTACT

0829276 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
Numer części 0829276
Pobierz  0829276 Pobierz
Rozmiar pliku   191.12 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Strona internetowa  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Szczegółowy opis US-WMT (10X4) VT - Cable marker

0829276 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
0829276 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

Numer części 0829276
Pobierz  0829276 Click to download

Rozmiar pliku   191.12 Kbytes
Page   5 Pages
Producent  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Strona internetowa  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Szczegółowy opis US-WMT (10X4) VT - Cable marker

0829276 Arkusz danych (HTML) - PHOENIX CONTACT


0829276 Szczegóły Produktu

Cable marker, Card, violet, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR,
BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD,
THERMOMARK PRIME 2.0, cable diameter range: 0.6 ... 7 mm, mounting type: slide-on,
Number of individual labels: 112, text field height: 4 mm, text field width: 10 mm




Podobny numer części - 0829276

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
PHOENIX CONTACT
0829276 PHOENIX-0829276 Datasheet
6Mb / 76P
THERMOMARK LINE
More results


Podobny opis - 0829276

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
PHOENIX CONTACT
0802937 PHOENIX-0802937 Datasheet
53Kb / 2P
Device marker - US-EMSP (90X60) RD
0800190 PHOENIX-0800190 Datasheet
52Kb / 2P
Zack marker strip - ZB 5 /VT-100:UNBEDRUCKT
0815910 PHOENIX-0815910 Datasheet
48Kb / 3P
Marker for terminal blocks - UC-TMF 6 VT
0819107 PHOENIX-0819107 Datasheet
50Kb / 2P
Marker for terminal blocks - UC-TM 5 VT
0824974 PHOENIX-0824974 Datasheet
56Kb / 2P
Zack marker strip - ZB 5/VT CUS
0830768 PHOENIX-0830768 Datasheet
52Kb / 2P
Marker for terminal blocks - US-TML (104X3,8)
0801426 PHOENIX-0801426 Datasheet
61Kb / 4P
Conductor marker - UCT-WMT (30X4) GN
09/11/2020
0824659 PHOENIX-0824659 Datasheet
71Kb / 4P
Marker for terminal blocks - UC-TMF 8 VT CUS
09/12/2020
0825373 PHOENIX-0825373 Datasheet
73Kb / 4P
Conductor marker - UC-WMC 4,4 (15X5,5) VT
09/11/2020
0825374 PHOENIX-0825374 Datasheet
73Kb / 4P
Conductor marker - UC-WMC 4,4 (23X5,5) VT
09/11/2020
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com