Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

PE30MBAM204MAB Arkusz danych (PDF) - Vishay Siliconix

PE30MBAM204MAB Datasheet PDF - Vishay Siliconix
Numer części PE30MBAM204MAB
Pobierz  PE30MBAM204MAB Pobierz
Rozmiar pliku   156.69 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis Fully Sealed Potentiometer Professional Grade

PE30MBAM204MAB Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
PE30MBAM204MAB Datasheet PDF - Vishay Siliconix

Numer części PE30MBAM204MAB
Pobierz  PE30MBAM204MAB Click to download

Rozmiar pliku   156.69 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis Fully Sealed Potentiometer Professional Grade

PE30MBAM204MAB Arkusz danych (HTML) - Vishay Siliconix


PE30MBAM204MAB Szczegóły Produktu

FEATURES
• High power rating 3 W at 70 °C
• Low temperature coefficient (150 ppm/°C
typical)
• Cermet element
• Full sealing
• Use of faston 2.86 connections
• Tests according to CECC 41000 or IEC 60393-1
• Wires and connectors available
• Custom design on request
• Center detent option
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912




Podobny numer części - PE30MBAM204MAB

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
PE30MBAM204MABCV1M VISHAY-PE30MBAM204MABCV1M Datasheet
134Kb / 6P
Fully Sealed Potentiometer Professional Grade
15-Apr-2020
PE30MBAM204MABE105 VISHAY-PE30MBAM204MABE105 Datasheet
134Kb / 6P
Fully Sealed Potentiometer Professional Grade
15-Apr-2020
More results


Podobny opis - PE30MBAM204MAB

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
PE30 VISHAY-PE30 Datasheet
158Kb / 3P
Fully Sealed Container Cermet Potentiometers Military and Professional Grade
19-Jul-02
PE30 VISHAY-PE30_08 Datasheet
131Kb / 6P
Fully Sealed Container Cermet Potentiometer Military and Professional Grade
04-Sep-08
P12 VISHAY-P12 Datasheet
140Kb / 5P
Fully Sealed Container Cermet Potentiometers Military and Professional Grade
06-Jul-06
P13 VISHAY-P13 Datasheet
117Kb / 5P
Fully Sealed Container Cermet Potentiometers Military and Professional Grade
06-Jul-06
PE30L0FR472MAB VISHAY-PE30L0FR472MAB Datasheet
177Kb / 6P
Fully Sealed Potentiometer Military and Professional Grade
29-Aug-12
P12 VISHAY-P12_17 Datasheet
144Kb / 6P
Fully Sealed Container Cermet Potentiometer
04-Jul-17
PE30 VISHAY-PE30_18 Datasheet
155Kb / 6P
Fully Sealed Potentiometer Professional Grade
01-Feb-18
P12 VISHAY-P12_V01 Datasheet
124Kb / 6P
Fully Sealed Container Cermet Potentiometer Professional Grade
04-Jul-17
P13 VISHAY-P13_V01 Datasheet
121Kb / 7P
Fully Sealed Container Cermet Potentiometer Professional Grade
21-Nov-2022
PE30 VISHAY-PE30_V01 Datasheet
116Kb / 6P
Fully Sealed Potentiometer Professional Grade
21-Nov-2022
More results




O Vishay Siliconix


Vishay Siliconix jest spółką zależną Vishay Intertechnology, globalnego producenta pasywnych komponentów elektronicznych.
Vishay Siliconix specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i marketingu mosfetów energetycznych, IGBT i innych półprzewodników mocy.
Firma została założona w 1962 roku i ma siedzibę w Santa Clara w Kalifornii.
Vishay Siliconix zapewnia rozwiązania energetyczne dla różnych zastosowań, w tym systemy energii odnawialnej, sprzęt przemysłowy, komputer i telekomunikacja oraz elektronika samochodowa.
Produkty firmy są przeznaczone do wysokiej wydajności, niskiej zużycia energii i wysokiej niezawodności i są wytwarzane w najnowocześniejszych obiektach przy użyciu zaawansowanych procesów produkcyjnych.
Koncentrując się na innowacjach i satysfakcji klientów, Vishay Siliconix jest zaangażowany w zapewnianie swoim klientom najlepszych rozwiązań do zarządzania energią w celu zaspokojenia ich potrzeb.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com