Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

PR0100Z103JB100 Arkusz danych (PDF) - Vishay Siliconix

PR0100Z103JB100 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
Numer części PR0100Z103JB100
Pobierz  PR0100Z103JB100 Pobierz
Rozmiar pliku   219.98 Kbytes
Page   20 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis Power Metal Film Leaded Resistors

PR0100Z103JB100 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
PR0100Z103JB100 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

Numer części PR0100Z103JB100
Pobierz  PR0100Z103JB100 Click to download

Rozmiar pliku   219.98 Kbytes
Page   20 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis Power Metal Film Leaded Resistors

PR0100Z103JB100 Arkusz danych (HTML) - Vishay Siliconix


PR0100Z103JB100 Szczegóły Produktu

FEATURES
• High power in small packages (1 W / 0207 size
to 3 W / 0617 size)
• Defined fusing characteristics
• Technology: metal film
• Meets active and passive flammability
requirements as defined in IEC 60115-1
• AEC-Q200 qualified (PR01 and PR02)
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912
APPLICATIONS
• All general purpose power applications
• Automotive electronics
• Lighting ballast

DESCRIPTION
A homogeneous film of metal alloy is deposited on a high
grade ceramic body. After a helical groove has been cut in
the resistive layer, tinned connecting wires of electrolytic
copper or copper-clad iron are welded to the end-caps. The
resistors are coated with a red, non-flammable lacquer
which provides electrical, mechanical and climatic
protection. This coating is not resistant to aggressive fluxes
and cleaning solvents. The encapsulation is resistant to all
cleaning solvents in accordance with IEC 60068-2-45.




Podobny numer części - PR0100Z103JB100

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
PR0100Z103JB100 VISHAY-PR0100Z103JB100 Datasheet
219Kb / 20P
Power Metal Film Leaded Resistors
07-Nov-17
PR0100Z103JB100 VISHAY-PR0100Z103JB100 Datasheet
219Kb / 20P
Power Metal Film Leaded Resistors
11-Jul-2018
More results


Podobny opis - PR0100Z103JB100

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
PR01000104708JR500 VISHAY-PR01000104708JR500 Datasheet
221Kb / 16P
Power Metal Film Leaded Resistors
14-Oct-09
PR02000203000JR500 VISHAY-PR02000203000JR500 Datasheet
221Kb / 16P
Power Metal Film Leaded Resistors
14-Oct-09
28729 VISHAY-28729 Datasheet
221Kb / 16P
Power Metal Film Leaded Resistors
14-Oct-09
PR02000201008JA100 VISHAY-PR02000201008JA100 Datasheet
209Kb / 16P
Power Metal Film Leaded Resistors
24-Jun-13
SFR25H0001001FR500 VISHAY-SFR25H0001001FR500 Datasheet
134Kb / 11P
Standard Metal Film Leaded Resistors
06-Aug-10
logo
List of Unclassifed Man...
MFR0318 ETC-MFR0318 Datasheet
1Mb / 2P
PRECISION METAL FILM LEADED RESISTORS
logo
Vishay Siliconix
PR01 VISHAY-PR01_15 Datasheet
193Kb / 20P
Power Metal Film Leaded Resistors
10-Sep-15
SFR16S VISHAY-SFR16S_15 Datasheet
123Kb / 10P
Standard Metal Film Leaded Resistors
28-Oct-15
MBASMA0204 VISHAY-MBASMA0204 Datasheet
184Kb / 15P
Professional Metal Film Leaded Resistors
11-Jul-2018
PR01 VISHAY-PR01_V01 Datasheet
220Kb / 20P
Power Metal Film Leaded Resistors
11-Jul-2018
More results




O Vishay Siliconix


Vishay Siliconix jest spółką zależną Vishay Intertechnology, globalnego producenta pasywnych komponentów elektronicznych.
Vishay Siliconix specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i marketingu mosfetów energetycznych, IGBT i innych półprzewodników mocy.
Firma została założona w 1962 roku i ma siedzibę w Santa Clara w Kalifornii.
Vishay Siliconix zapewnia rozwiązania energetyczne dla różnych zastosowań, w tym systemy energii odnawialnej, sprzęt przemysłowy, komputer i telekomunikacja oraz elektronika samochodowa.
Produkty firmy są przeznaczone do wysokiej wydajności, niskiej zużycia energii i wysokiej niezawodności i są wytwarzane w najnowocześniejszych obiektach przy użyciu zaawansowanych procesów produkcyjnych.
Koncentrując się na innowacjach i satysfakcji klientów, Vishay Siliconix jest zaangażowany w zapewnianie swoim klientom najlepszych rozwiązań do zarządzania energią w celu zaspokojenia ich potrzeb.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com