Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

P-0402Y1002DBWS Arkusz danych (PDF) - Vishay Siliconix

P-0402Y1002DBWS Datasheet PDF - Vishay Siliconix
Numer części P-0402Y1002DBWS
Pobierz  P-0402Y1002DBWS Pobierz
Rozmiar pliku   104.15 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis Commercial Thin Film Resistor, Surface Mount Chip

P-0402Y1002DBWS Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
P-0402Y1002DBWS Datasheet PDF - Vishay Siliconix

Numer części P-0402Y1002DBWS
Pobierz  P-0402Y1002DBWS Click to download

Rozmiar pliku   104.15 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis Commercial Thin Film Resistor, Surface Mount Chip

P-0402Y1002DBWS Arkusz danych (HTML) - Vishay Siliconix


P-0402Y1002DBWS Szczegóły Produktu

FEATURES
• Moisture resistant (SPM) special passivation
method
• Non-standard values available
• Pre-tinned terminations over nickel barrier
(gold available)
• Very low noise and voltage coefficient
(< -35 dB, 0.1 ppm/V)
• Non-inductive
• Laser-trimmed tolerances to 0.02 %
• In-lot tracking less than 5 ppm/°C
• Epoxy bondable termination available
• Sulfur resistant (per ASTM B809-95 humid vapor test)
• Flame resistant UL 94 V-0
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912




Podobny numer części - P-0402Y1002DBWS

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Edward Signaling. All R...
P-041695-0108 EDWARDS-P-041695-0108 Datasheet
54Kb / 1P
TECHNICAL INFORMATION
More results


Podobny opis - P-0402Y1002DBWS

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
RFE international
RMT06R-10K-B25 RFE-RMT06R-10K-B25 Datasheet
76Kb / 1P
SURFACE MOUNT RMT Series: Thin Film Chip Resistor RESISTORS
logo
List of Unclassifed Man...
RG1005 ETC2-RG1005_1 Datasheet
1Mb / 3P
THIN FILM CHIP RESISTOR
logo
Vishay Siliconix
P1206E3322BBT VISHAY-P1206E3322BBT Datasheet
94Kb / 3P
Commercial Thin Film Resistor, Surface Mount Chip
27-Jun-13
PTN1206E3321BST1 VISHAY-PTN1206E3321BST1 Datasheet
93Kb / 4P
Commercial Thin Film Chip Resistor, Surface Mount Chip
07-Mar-12
PTN0805E1001BBT1 VISHAY-PTN0805E1001BBT1 Datasheet
93Kb / 4P
Commercial Thin Film Chip Resistor, Surface Mount Chip
07-Mar-12
logo
List of Unclassifed Man...
RG1608N-4121 ETC2-RG1608N-4121 Datasheet
179Kb / 3P
Thin Film Chip Resistor
RG1608P-2610 ETC2-RG1608P-2610 Datasheet
179Kb / 3P
Thin Film Chip Resistor
logo
Vishay Siliconix
PNS VISHAY-PNS Datasheet
93Kb / 3P
Commercial Thin Film Resistor, Surface Mount Chip
07-Aug-14
PTN VISHAY-PTN Datasheet
91Kb / 4P
Commercial Thin Film Chip Resistor,Surface Mount Chip
24-Aug-15
logo
Stackpole Electronics, ...
RNCF SEI-RNCF Datasheet
498Kb / 8P
Precision Thin Film Chip Resistor
7/8/2022
More results




O Vishay Siliconix


Vishay Siliconix jest spółką zależną Vishay Intertechnology, globalnego producenta pasywnych komponentów elektronicznych.
Vishay Siliconix specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i marketingu mosfetów energetycznych, IGBT i innych półprzewodników mocy.
Firma została założona w 1962 roku i ma siedzibę w Santa Clara w Kalifornii.
Vishay Siliconix zapewnia rozwiązania energetyczne dla różnych zastosowań, w tym systemy energii odnawialnej, sprzęt przemysłowy, komputer i telekomunikacja oraz elektronika samochodowa.
Produkty firmy są przeznaczone do wysokiej wydajności, niskiej zużycia energii i wysokiej niezawodności i są wytwarzane w najnowocześniejszych obiektach przy użyciu zaawansowanych procesów produkcyjnych.
Koncentrując się na innowacjach i satysfakcji klientów, Vishay Siliconix jest zaangażowany w zapewnianie swoim klientom najlepszych rozwiązań do zarządzania energią w celu zaspokojenia ich potrzeb.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com