Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

CRT100W12 Arkusz danych (PDF) - CINCON ELECTRONICS Corporation

CRT100W12 Datasheet PDF - CINCON ELECTRONICS Corporation
Numer części CRT100W12
Pobierz  CRT100W12 Pobierz
Rozmiar pliku   500.73 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  CINCON [CINCON ELECTRONICS Corporation]
Strona internetowa  https://www.cincon.com/
Logo CINCON - CINCON ELECTRONICS Corporation
Szczegółowy opis CRT100W12 SERIES

CRT100W12 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
CRT100W12 Datasheet PDF - CINCON ELECTRONICS Corporation

Numer części CRT100W12
Pobierz  CRT100W12 Click to download

Rozmiar pliku   500.73 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  CINCON [CINCON ELECTRONICS Corporation]
Strona internetowa  https://www.cincon.com/
Logo CINCON - CINCON ELECTRONICS Corporation
Szczegółowy opis CRT100W12 SERIES

CRT100W12 Arkusz danych (HTML) - CINCON ELECTRONICS Corporation


CRT100W12 Szczegóły Produktu

Features
⚫
Efficiency up to 92%
⚫
Fixed Switching Frequency
⚫
Regulated Outputs
⚫
Remote On/Off
⚫
Low No Load Power Consumption
⚫
Fully Protected (OTP/OCP/OVP/UVLO)
⚫
3000Vac I/O Isolation
⚫
Operating Ambient Temperature -40 to +90°C
⚫
UL 62368-1 3rd (Reinforced Insulation) Approval
⚫
Baseplate Cooled
⚫
Low Inrush Current
⚫
Input Reverse Polarity Protection
⚫
Semi-Potting for High Moisture Environment
⚫
Option Oring FET Model for Redundant Use
⚫
Compliant to EN 55032/35, EN 50155,
EN50121-3-2, EN 45545-2
⚫
Output LED Indicator
⚫
5000m Operating Altitude




Podobny numer części - CRT100W12

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
VITROHM
CRT100 VITROHM-CRT100 Datasheet
621Kb / 4P
Over Temperature Protector Resistors
Revision: 202011
More results


Podobny opis - CRT100W12

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
RF Micro Devices
AN0013 RFMD-AN0013 Datasheet
40Kb / 4P
NBB Series and NDA Series Reliability
logo
Hamamatsu Corporation
C10507-11_ETC_KACC1142E07 HAMAMATSU-C10507-11_ETC_KACC1142E07 Datasheet
898Kb / 9P
C10507-11 series C10751 series
logo
Texas Instruments
BQ29330DBTRG4 TI-BQ29330DBTRG4 Datasheet
1Mb / 29P
2-SERIES, 3-SERIES, AND 4-SERIES CELL LITHIUM-ION
BQ40Z50 TI1-BQ40Z50 Datasheet
943Kb / 30P
1-Series, 2-Series, 3-Series, and 4-Series Li-Ion Battery Pack Manager
logo
Fairchild Semiconductor
FOD617CSD FAIRCHILD-FOD617CSD Datasheet
723Kb / 12P
FOD814 Series, FOD817 Series FOD814 Series, FOD817 Series Phototransistor Optocouplers
logo
List of Unclassifed Man...
F-CBS-F2 ETC2-F-CBS-F2 Datasheet
45Kb / 1P
Heat sink is prepared in TUNS100 series, CBS series, DHS200 series and DHS250 series.
logo
Extech Instruments Corp...
MA435T EXTECH-MA435T Datasheet
364Kb / 1P
MA430 Series 400A MA430 Series 400A
logo
Riedon Powertron
101-500RB RIEDON-101-500RB Datasheet
318Kb / 2P
100 Series / SM Series / PC Series
logo
Texas Instruments
BQ40Z50-R2 TI1-BQ40Z50-R2 Datasheet
1Mb / 51P
1-Series, 2-Series, 3-Series, and 4-Series Li-Ion Battery Pack Manager
logo
Littelfuse
SPFR LITTELFUSE-SPFR Datasheet
547Kb / 1P
SPFR Series and SPFRHV Series
Rev: 071013
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com