Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

1805986 Arkusz danych (PDF) - PHOENIX CONTACT

1805986 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
Numer części 1805986
Pobierz  1805986 Pobierz
Rozmiar pliku   974.34 Kbytes
Page   12 Pages
Producent  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Strona internetowa  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Szczegółowy opis MSTBVA 2,5/ 6-G BK PIN15,5 - PCB header

1805986 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
1805986 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

Numer części 1805986
Pobierz  1805986 Click to download

Rozmiar pliku   974.34 Kbytes
Page   12 Pages
Producent  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Strona internetowa  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Szczegółowy opis MSTBVA 2,5/ 6-G BK PIN15,5 - PCB header

1805986 Arkusz danych (HTML) - PHOENIX CONTACT


1805986 Szczegóły Produktu

PCB headers, nominal cross section: 2.5 mm2, color: black, nominal current: 12 A, rated voltage
(III/2): 320 V, contact surface: Sn, contact connection type: Pin, number of potentials: 6, number
of rows: 1, number of positions: 6, number of connections: 6, product range: MSTBVA 2,5/..-G,
pitch: 5 mm, mounting: Wave soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 15.5 mm,
number of solder pins per potential: 1, plug-in system: COMBICON MSTB 2,5, Pin connector
pattern alignment: Standard, locking: without, mounting method: without, type of packaging:
packed in cardboard




Podobny numer części - 1805986

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Weidmuller
1805980000 WEIDMULLER-1805980000 Datasheet
490Kb / 10P
TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN
logo
PHOENIX CONTACT
1805987 PHOENIX-1805987 Datasheet
95Kb / 8P
Printed-circuit board connector - FRONT-GMSTB 2,5/ 2-STF-7,62
More results


Podobny opis - 1805986

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
PHOENIX CONTACT
1740291 PHOENIX-1740291 Datasheet
97Kb / 2P
MSTBVA 2,5/ 6-G-5,08 BK
1740385 PHOENIX-1740385 Datasheet
100Kb / 3P
MSTBVA 2,5/ 3-G BK
1740301 PHOENIX-1740301 Datasheet
96Kb / 2P
MSTBVA 2,5/12-G BK
1746703 PHOENIX-1746703 Datasheet
75Kb / 2P
MSTBVA 2,5/16-G BK
1760048 PHOENIX-1760048 Datasheet
75Kb / 2P
MSTBVA 2,5/11-G BK
1784716 PHOENIX-1784716 Datasheet
41Kb / 2P
Header - MSTBVA 2,5/ 5-G-PE BK
1802508 PHOENIX-1802508 Datasheet
62Kb / 2P
MSTBVA 2,5/ 6-G-5,08 BK P.13,9
1805973 PHOENIX-1805973 Datasheet
39Kb / 1P
MSTBVA 2,5/ 3-G BK PIN15,5
1936050 PHOENIX-1936050 Datasheet
223Kb / 8P
PCB header - MSTBVA 2,5/ 6-G-5,08-RN
Jan 3, 2023
1924198 PHOENIX-1924198 Datasheet
359Kb / 11P
PCB header - MSTBVA 2,5 HC/ 2-G
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com