Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

1446437 Arkusz danych (PDF) - PHOENIX CONTACT

1446437 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
Numer części 1446437
Pobierz  1446437 Pobierz
Rozmiar pliku   411.98 Kbytes
Page   10 Pages
Producent  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Strona internetowa  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Szczegółowy opis FMCOW 1,5/ 7-ST-3,5 - PCB connector

1446437 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
1446437 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

Numer części 1446437
Pobierz  1446437 Click to download

Rozmiar pliku   411.98 Kbytes
Page   10 Pages
Producent  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Strona internetowa  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Szczegółowy opis FMCOW 1,5/ 7-ST-3,5 - PCB connector

1446437 Arkusz danych (HTML) - PHOENIX CONTACT


1446437 Szczegóły Produktu

PCB connector, nominal cross section: 1.5 mm2, color: green, nominal current: 8 A, rated voltage
(III/2): 160 V, contact surface: Sn, contact connection type: Socket, number of rows: 1, number of
positions: 7, product range: FMCOW 1,5/..-ST, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring
connection, conductor/PCB connection direction: -90 °, plug-in system: COMBICON MC 1,5,
locking: without, mounting method: without, type of packaging: packed in cardboard




Podobny numer części - 1446437

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
raaco Great Britain Ltd
144643 RAACO-144643 Datasheet
8Mb / 148P
raaco Assortment Boxes
logo
PHOENIX CONTACT
1446432 PHOENIX-1446432 Datasheet
405Kb / 10P
FMCOW 1,5/ 2-ST-3,5 - PCB connector
1446433 PHOENIX-1446433 Datasheet
406Kb / 10P
FMCOW 1,5/ 3-ST-3,5 - PCB connector
1446434 PHOENIX-1446434 Datasheet
408Kb / 10P
FMCOW 1,5/ 4-ST-3,5 - PCB connector
1446435 PHOENIX-1446435 Datasheet
410Kb / 10P
FMCOW 1,5/ 5-ST-3,5 - PCB connector
More results


Podobny opis - 1446437

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
PHOENIX CONTACT
1738856 PHOENIX-1738856 Datasheet
116Kb / 4P
FMCD 1,5/ 7-ST-3,5
1840418 PHOENIX-1840418 Datasheet
874Kb / 15P
PCB connector - MC 1,5/ 7-ST-3,5
Jul 20, 2022
1862904 PHOENIX-1862904 Datasheet
357Kb / 11P
PCB connector - MCVW 1,5/ 7-ST-3,5
Jan 3, 2023
1840489 PHOENIX-1840489 Datasheet
881Kb / 16P
PCB connector - MC 1,5/14-ST-3,5
Jan 3, 2023
1840515 PHOENIX-1840515 Datasheet
960Kb / 18P
PCB connector - MC 1,5/17-ST-3,5
Jan 4, 2023
1840531 PHOENIX-1840531 Datasheet
960Kb / 18P
PCB connector - MC 1,5/19-ST-3,5
Jan 10, 2023
1790535 PHOENIX-1790535 Datasheet
778Kb / 16P
PCB connector - DFMC 1,5/ 7-ST-3,5-LR
Jan 4, 2023
1862991 PHOENIX-1862991 Datasheet
400Kb / 12P
PCB connector - MCVW 1,5/16-ST-3,5
Jan 10, 2023
1939960 PHOENIX-1939960 Datasheet
728Kb / 16P
PCB connector - FK-MCP 1,5/ 7-ST-3,5
Nov 30, 2022
1464110 PHOENIX-1464110 Datasheet
696Kb / 17P
XPC 1,5/ 7-ST-3,5 BK - PCB connector
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com