Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

1446480 Arkusz danych (PDF) - PHOENIX CONTACT

1446480 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
Numer części 1446480
Pobierz  1446480 Pobierz
Rozmiar pliku   411.62 Kbytes
Page   10 Pages
Producent  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Strona internetowa  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Szczegółowy opis FMCOW 1,5/ 5-STF-3,5 - PCB connector

1446480 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
1446480 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

Numer części 1446480
Pobierz  1446480 Click to download

Rozmiar pliku   411.62 Kbytes
Page   10 Pages
Producent  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Strona internetowa  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Szczegółowy opis FMCOW 1,5/ 5-STF-3,5 - PCB connector

1446480 Arkusz danych (HTML) - PHOENIX CONTACT


1446480 Szczegóły Produktu

PCB connector, nominal cross section: 1.5 mm2, color: green, nominal current: 8 A, rated voltage
(III/2): 160 V, contact surface: Sn, contact connection type: Socket, number of rows: 1, number of
positions: 5, product range: FMCOW 1,5/..-STF, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in
spring connection, conductor/PCB connection direction: -90 °, plug-in system: COMBICON MC
1,5, locking: Screw locking mechanism, mounting method: Screw flange, type of packaging:
packed in cardboard




Podobny numer części - 1446480

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
PHOENIX CONTACT
1446481 PHOENIX-1446481 Datasheet
411Kb / 10P
FMCOW 1,5/ 6-STF-3,5 - PCB connector
1446482 PHOENIX-1446482 Datasheet
411Kb / 10P
FMCOW 1,5/ 7-STF-3,5 - PCB connector
1446483 PHOENIX-1446483 Datasheet
410Kb / 10P
FMCOW 1,5/ 8-STF-3,5 - PCB connector
1446484 PHOENIX-1446484 Datasheet
410Kb / 10P
FMCOW 1,5/ 9-STF-3,5 - PCB connector
1446486 PHOENIX-1446486 Datasheet
410Kb / 10P
FMCOW 1,5/10-STF-3,5 - PCB connector
More results


Podobny opis - 1446480

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
PHOENIX CONTACT
1790328 PHOENIX-1790328 Datasheet
94Kb / 4P
DFMC 1,5/ 5-STF-3,5
1847097 PHOENIX-1847097 Datasheet
772Kb / 14P
PCB connector - MC 1,5/ 6-STF-3,5
Jul 20, 2022
1847181 PHOENIX-1847181 Datasheet
786Kb / 15P
PCB connector - MC 1,5/ 8-STF-3,5
Jul 21, 2022
1847217 PHOENIX-1847217 Datasheet
761Kb / 14P
PCB connector - MC 1,5/11-STF-3,5
Nov 30, 2022
1863084 PHOENIX-1863084 Datasheet
348Kb / 10P
PCB connector - MCVW 1,5/10-STF-3,5
Jan 3, 2023
1790344 PHOENIX-1790344 Datasheet
653Kb / 15P
PCB connector - DFMC 1,5/ 7-STF-3,5
Jan 10, 2023
1847107 PHOENIX-1847107 Datasheet
761Kb / 14P
PCB connector - MC 1,5/ 7-STF-3,5
Jan 3, 2023
1863013 PHOENIX-1863013 Datasheet
351Kb / 10P
PCB connector - MCVW 1,5/ 3-STF-3,5
Jan 10, 2023
1940127 PHOENIX-1940127 Datasheet
588Kb / 16P
PCB connector - FK-MCP 1,5/ 5-STF-3,5
Jan 10, 2023
1863039 PHOENIX-1863039 Datasheet
648Kb / 14P
MCVW 1,5/ 5-STF-3,5 - PCB connector
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com