Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MAX9919FASA+ Arkusz danych (PDF) - Analog Devices

MAX9919FASA+ Datasheet PDF - Analog Devices
Numer części MAX9919FASA+
Pobierz  MAX9919FASA+ Pobierz
Rozmiar pliku   1319.5 Kbytes
Page   19 Pages
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Szczegółowy opis -20V to 75V Input Range, Precision Uni-/Bidirectional, Current-Sense Amplifiers

MAX9919FASA+ Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
MAX9919FASA+ Datasheet PDF - Analog Devices

Numer części MAX9919FASA+
Pobierz  MAX9919FASA+ Click to download

Rozmiar pliku   1319.5 Kbytes
Page   19 Pages
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Szczegółowy opis -20V to 75V Input Range, Precision Uni-/Bidirectional, Current-Sense Amplifiers

MAX9919FASA+ Arkusz danych (HTML) - Analog Devices


MAX9919FASA+ Szczegóły Produktu

Features
●● Reduce Protective Clamping for High Inductive
Kickback Voltage
• -20V to +75V Input Common-Mode Voltage Range
●● Supports Wide Range of Precision AC and DC
Current Sensing Applications
• Uni- or Bidirectional Current Sensing
• 0.6% (max) Gain Accuracy Error
• 400μV (max) Input Offset Voltage
• 120kHz, -3dB Bandwidth (MAX9919N)
• Reference Input for Bidirectional OUT
• Rail-to-Rail Output
●● Saves Board Space
• 8-Pin SOIC Package
• Single-Supply Operation (4.5V to 5.5V)
●● AEC-Q100 Qualified (MAX9918ASA/V+,
MAX9919FASA/V+, MAX9919NASA/V+,
MAX9920ASA/V+ Only)




Podobny numer części - MAX9919FASA+

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX9919FASA+ MAXIM-MAX9919FASA+ Datasheet
2Mb / 17P
-20V to 75V Input Range, Precision Uni-/Bidirectional, Current-Sense Amplifiers
Rev 0; 11/09
MAX9919FASA+ MAXIM-MAX9919FASA+ Datasheet
2Mb / 18P
-20V to 75V Input Range, Precision Uni-/Bidirectional, Current-Sense Amplifiers
Rev 4; 7/11
MAX9919FASA+ MAXIM-MAX9919FASA+ Datasheet
1Mb / 19P
-20V to 75V Input Range, Precision Uni-/Bidirectional, Current-Sense Amplifiers
2019
More results


Podobny opis - MAX9919FASA+

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX9918 MAXIM-MAX9918 Datasheet
2Mb / 17P
-20V to 75V Input Range, Precision Uni-/Bidirectional, Current-Sense Amplifiers
Rev 0; 11/09
MAX9918 MAXIM-MAX9918_10 Datasheet
2Mb / 18P
-20V to 75V Input Range, Precision Uni-/Bidirectional, Current-Sense Amplifiers
Rev 2; 12/10
MAX9928 MAXIM-MAX9928_11 Datasheet
253Kb / 14P
-0.1V to 28V Input Range, Micropower, Uni-/Bidirectional, Current-Sense Amplifiers
Rev 2; 4/11
MAX9918 MAXIM-MAX9918_11 Datasheet
2Mb / 18P
-20V to 75V Input Range, Precision Uni-/Bidirectional, Current-Sense Amplifiers
Rev 3; 6/11
MAX9918_1107 MAXIM-MAX9918_1107 Datasheet
2Mb / 18P
-20V to 75V Input Range, Precision Uni-/Bidirectional, Current-Sense Amplifiers
Rev 4; 7/11
MAX9928F MAXIM-MAX9928F_12 Datasheet
261Kb / 14P
-0.1V to 28V Input Range, Micropower Uni-/Bidirectional, Current-Sense Amplifiers
Rev 3; 4/12
logo
STMicroelectronics
TSC2012 STMICROELECTRONICS-TSC2012 Datasheet
1Mb / 54P
High voltage, precision, bidirectional current sense amplifiers
Rev 4 - August 2020
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX9918 MAXIM-MAX9918_V01 Datasheet
1Mb / 19P
-20V to 75V Input Range, Precision Uni-/Bidirectional, Current-Sense Amplifiers
2019
MAX9928 MAXIM-MAX9928_V01 Datasheet
1Mb / 13P
-0.1V to 28V Input Range, Micropower, Uni-/Bidirectional, Current-Sense Amplifiers
2014
logo
STMicroelectronics
TSC2010H STMICROELECTRONICS-TSC2010H Datasheet
4Mb / 50P
High temperature, high voltage, precision, bidirectional current sense amplifiers
More results




O Analog Devices


Analog Devices, Inc. (ADI) to spółka giełdowa, która projektuje, rozwija i produkuje obwody zintegrowane o wysokiej wydajności, mieszane i cyfrowe przetwarzanie sygnałów (DSP) (ICS).
Firma została założona w 1965 roku i ma siedzibę w Norwood w stanie Massachusetts.
ADI obsługuje szeroką gamę branż, w tym lotniska i obronę, motoryzację, komunikację, konsumenckie, przemysłowe, medyczne i testowe i pomiarowe.
Portfolio produktów firmy obejmuje między innymi konwertery danych, wzmacniacze i komparatory, ICS zarządzania energią, mikrokontrolery, czujniki i częstotliwość radiową (RF) oraz komponenty mikrofalowe.
ADI jest poświęcone innowacjom i zadowoleniu klientów i jest zaangażowana w dostarczanie swoim klientom wysokiej jakości, niezawodne rozwiązania w celu zaspokojenia ich potrzeb.
Koncentrując się na efektywności energetycznej i zrównoważonym rozwoju, ADI jest liderem w branży analogowej i mieszanej sygnału IC, kierując postępami technologicznymi i zapewniając innowacyjne rozwiązania najtrudniejszych problemów na świecie.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com