Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SS13F Arkusz danych (PDF) - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.

SS13F Datasheet PDF - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.
Numer części SS13F
Pobierz  SS13F Pobierz
Rozmiar pliku   695.44 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  SHUNYE [Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.]
Strona internetowa  http://www.shunyegroup.com.cn/
Logo SHUNYE - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.
Szczegółowy opis SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER

SS13F Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
SS13F Datasheet PDF - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.

Numer części SS13F
Pobierz  SS13F Click to download

Rozmiar pliku   695.44 Kbytes
Page   3 Pages
Producent  SHUNYE [Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.]
Strona internetowa  http://www.shunyegroup.com.cn/
Logo SHUNYE - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.
Szczegółowy opis SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER

SS13F Arkusz danych (HTML) - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.


SS13F Szczegóły Produktu

FEATURES
The plastic package carries Underwriters Laboratory
Flammability Classification 94V-0
For surface mounted applications
Metal silicon junction,majority carrier conduction
Low power loss,high efficiency
Built-in strain relief,ideal for automated placement
High forward surge current capability
High temperature soldering guaranteed:
250 C/10 seconds at terminals

MECHANICAL DATA
Case: JEDEC SMAF molded plastic body
Terminals: leads solderable per MIL-STD-750,
Method 2026
Polarity: Color band denotes cathode end
Mounting Position: Any
Weight:0.0018 ounce, 0.064 grams




Podobny numer części - SS13F

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Pan Jit International I...
SS13F PANJIT-SS13F Datasheet
258Kb / 3P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Microdiode Semiconducto...
SS13F CHENDA-SS13F Datasheet
629Kb / 2P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Zibo Seno Electronic En...
SS13F ZSELEC-SS13F Datasheet
87Kb / 2P
1.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
SS13F BILIN-SS13F Datasheet
448Kb / 4P
Schottky Barrier Rectifiers
logo
Shenzhen Yixinwei Techn...
SS13F YIXIN-SS13F Datasheet
129Kb / 2P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Podobny opis - SS13F

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
General Semiconductor
SS22 GE-SS22 Datasheet
85Kb / 2P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
GOOD-ARK Electronics
SK22 GOOD-ARK-SK22 Datasheet
182Kb / 2P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Comchip Technology
CDBV120 COMCHIP-CDBV120 Datasheet
217Kb / 2P
Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SCS402D SECOS-SCS402D Datasheet
324Kb / 2P
Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
S510B TAYCHIPST-S510B Datasheet
8Mb / 2P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR502 TAYCHIPST-SR502 Datasheet
9Mb / 2P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
MB18F PANJIT-MB18F Datasheet
237Kb / 5P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Zowie Technology Corpor...
SC32 ZOWIE-SC32 Datasheet
135Kb / 2P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Rectron Semiconductor
2SS20L RECTRON-2SS20L_09 Datasheet
370Kb / 6P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Microdiode Semiconducto...
SK102 CHENDA-SK102 Datasheet
155Kb / 3P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results



Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com